| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
VS6724 bảng dữ liệu(PDF) 91 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
VS6724 bảng dữ liệu(HTML) 91 Page - STMicroelectronics |
|
91 / 118 page ![]() VS6724 Programming model and register description 91/118 0x209b (MSByte) 0x209c(LSByte) w2_0 Default value 0x00 Purpose Row 2 Column 0 of YCbCr matrix Type UINT_16 0x209f (MSByte) 0x20a0(LSByte) w2_1 Default value 0x00 Purpose Row 2 Column 1 of YCbCr matrix Type UINT_16 0x20a3(MSByte) 0x20a4(LSByte) w2_2 Default value 0x00 Purpose Row 2 Column 2 of YCbCr matrix Type UINT_16 0x20a7 (MSByte) 0x20a8(LSByte) YinY Default value 0x00 Purpose Y in Y Type UINT_16 0x20ab (MSByte) 0x20ac(LSByte) YinCb Default value 0x00 Purpose Y in Cb Type UINT_16 0x20af (MSByte) 0x20b0(LSByte) YinCr Default value 0x00 Purpose Y in Cr Type UINT_16 1. Can be controlled in all stable states Table 43. RGB to YCbCr matrix manual control Index RGB to YCbCr matrix (1) |