| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
VS6724 bảng dữ liệu(PDF) 57 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
VS6724 bảng dữ liệu(HTML) 57 Page - STMicroelectronics |
|
57 / 118 page ![]() VS6724 Programming model and register description 57/118 0x0392 bZoomControl0 Default value <0> ZoomStop Purpose control zoom in, zoom out and zoom stop Type C Possible values <0> ZoomStop <1> ZoomStart_In <2> ZoomStart_Out <3> ZoomStep_in <4> ZoomStep_out 0x0395(MSB) 0x0396LSB) uwPanSteplHSize0 Default value 0x00 Purpose Set the pan H step Type UINT16 0x0399(MSB) 0x039a(LSB) uwPanStepVSize0 Default value 0x00 Purpose Set the PanV step Type UINT16 0x039c bPanControl0 Default value <0> Pan_Disable Purpose control pandisable, pan right, pan left, pan up, pan down Type C Possible values <0> Pan_Disable <1> Pan_Right <2> Pan_Left <3> Pan_Down <4> Pan_Up 0x039e bCropControl0 Default value <1> Crop_auto Purpose Select cropping manual or auto Type C Possible values <0> Crop_manual <1> Crop_auto 0x03a1(MSB) 0x03a2(LSB) uwManualCropHorizontalStart0 Default value 0x00 Purpose Set the cropping H start address Type UINT16 Table 14. PipeContext0 (continued) Index PipeContext0(1) |