công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M420000071 bảng dữ liệu(PDF) 82 Page - SPANSION

tên linh kiện M420000071
Giải thích chi tiết về linh kiện  CMOS 1.8 Volt-only Simultaneous Read/Write, Burst Mode Flash Memory, and 8 Mbit (512 K x 16-Bit) SRAM
PDF  90 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SPANSION [SPANSION]
Trang chủ  http://www.spansion.com
Logo SPANSION - SPANSION

M420000071 bảng dữ liệu(HTML) 82 Page - SPANSION

Back Button M420000071 Datasheet HTML 78Page - SPANSION M420000071 Datasheet HTML 79Page - SPANSION M420000071 Datasheet HTML 80Page - SPANSION M420000071 Datasheet HTML 81Page - SPANSION M420000071 Datasheet HTML 82Page - SPANSION M420000071 Datasheet HTML 83Page - SPANSION M420000071 Datasheet HTML 84Page - SPANSION M420000071 Datasheet HTML 85Page - SPANSION M420000071 Datasheet HTML 86Page - SPANSION Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 82 / 90 page
background image
80
Am42BDS6408H
October 23, 2003
A D VA NCE
I N FO RM ATIO N
SRAM AC CHARACTERISTICS
Read Cycle
Note: CE1#s = OE# = VIL, CE2s = WE# = VIH, UB#s and/or LB#s = VIL
Figure 47.
SRAM Read Cycle—Address Controlled
Parameter
Symbol
Description
E6, E7,
D6, D7
E8, E9,
D8, D9
Unit
tRC
Read Cycle Time
Min
55
70
ns
tAA
Address Access Time
Max
55
70
ns
tCO1, tCO2
Chip Enable to Output
Max
55
70
ns
tOE
Output Enable Access Time
Max
25
35
ns
tBA
LB#s, UB#s to Access Time
Max
55
70
ns
tLZ1, tLZ2
Chip Enable (CE1#s Low and CE2s High) to Low-Z Output
Min
10
ns
tBLZ
UB#, LB# Enable to Low-Z Output
Min
10
ns
tOLZ
Output Enable to Low-Z Output
Min
5
ns
tHZ1, tHZ2
Chip Disable to High-Z Output
Max
25
ns
tBHZ
UB#s, LB#s Disable to High-Z Output
Max
25
ns
tOHZ
Output Disable to High-Z Output
Max
25
ns
tOH
Output Data Hold from Address Change
Min
10
ns
Address
Data Out
Previous Data Valid
Data Valid
tAA
tRC
tOH



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com