công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M420000071 bảng dữ liệu(PDF) 80 Page - SPANSION

tên linh kiện M420000071
Giải thích chi tiết về linh kiện  CMOS 1.8 Volt-only Simultaneous Read/Write, Burst Mode Flash Memory, and 8 Mbit (512 K x 16-Bit) SRAM
PDF  90 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SPANSION [SPANSION]
Trang chủ  http://www.spansion.com
Logo SPANSION - SPANSION

M420000071 bảng dữ liệu(HTML) 80 Page - SPANSION

Back Button M420000071 Datasheet HTML 76Page - SPANSION M420000071 Datasheet HTML 77Page - SPANSION M420000071 Datasheet HTML 78Page - SPANSION M420000071 Datasheet HTML 79Page - SPANSION M420000071 Datasheet HTML 80Page - SPANSION M420000071 Datasheet HTML 81Page - SPANSION M420000071 Datasheet HTML 82Page - SPANSION M420000071 Datasheet HTML 83Page - SPANSION M420000071 Datasheet HTML 84Page - SPANSION Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 80 / 90 page
background image
78
Am42BDS6408H
October 23, 2003
A D VA NCE
I N FO RM ATIO N
AC CHARACTERISTICS
Wait State Decoding Addresses:
A14, A13, A12 = “111”
⇒ Reserved
A14, A13, A12 = “110”
⇒ Reserved
A14, A13, A12 = “101”
⇒ 5 programmed, 7 total
A14, A13, A12 = “100”
⇒ 4 programmed, 6 total
A14, A13, A12 = “011”
⇒ 3 programmed, 5 total
A14, A13, A12 = “010”
⇒ 2 programmed, 4 total
A14, A13, A12 = “001”
⇒ 1 programmed, 3 total
A14, A13, A12 = “000”
⇒ 0 programmed, 2 total
Note: Figure assumes address D0 is not at an address boundary, active clock edge is rising, and wait state is set to “101”.
Figure 45.
Example of Wait States Insertion
Data
AVD#
OE#
CLK
12
3
4
5
D0
D1
01
6
2
7
3
total number of clock cycles
following AVD# falling edge
Rising edge of next clock cycle
following last wait state triggers
next burst data
number of clock cycles
programmed
45



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com