công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M420000071 bảng dữ liệu(PDF) 78 Page - SPANSION

tên linh kiện M420000071
Giải thích chi tiết về linh kiện  CMOS 1.8 Volt-only Simultaneous Read/Write, Burst Mode Flash Memory, and 8 Mbit (512 K x 16-Bit) SRAM
PDF  90 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SPANSION [SPANSION]
Trang chủ  http://www.spansion.com
Logo SPANSION - SPANSION

M420000071 bảng dữ liệu(HTML) 78 Page - SPANSION

Back Button M420000071 Datasheet HTML 74Page - SPANSION M420000071 Datasheet HTML 75Page - SPANSION M420000071 Datasheet HTML 76Page - SPANSION M420000071 Datasheet HTML 77Page - SPANSION M420000071 Datasheet HTML 78Page - SPANSION M420000071 Datasheet HTML 79Page - SPANSION M420000071 Datasheet HTML 80Page - SPANSION M420000071 Datasheet HTML 81Page - SPANSION M420000071 Datasheet HTML 82Page - SPANSION Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 78 / 90 page
background image
76
Am42BDS6408H
October 23, 2003
A D VA NCE
I N FO RM ATIO N
AC CHARACTERISTICS)
Notes:
1. RDY active with data (A18 = 0 in the Configuration Register).
2. RDY active one clock cycle before data (A18 = 1 in the Configuration Register).
3. Cxx indicates the clock that triggers Dxx on the outputs; for example, C60 triggers D60. Figure shows the device not crossing
a bank in the process of performing an erase or program.
4. If the starting address latched in is either 3Eh or 3Fh (or some 64 multiple of either), there is no additional 2 cycle latency at
the boundary crossing.
Figure 43.
Latency with Boundary Crossing
CLK
Address (hex)
C60
C61
C62
C63
C63
C63
C64
C65
C66
C67
D60
D61
D62
D63
D64
D65
D66
D67
(stays high)
AVD#
RDY(1)
Data
Address boundary occurs every 64 words, beginning at address
00003Fh: 00007Fh, 0000BFh, etc.) Address 000000h is also a boundary crossing.
3C
3D
3E
3F
3F
3F
40
41
42
43
latency
RDY(2)
latency
tRACC
tRACC
tRACC
tRACC



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com