công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M420000071 bảng dữ liệu(PDF) 81 Page - SPANSION

tên linh kiện M420000071
Giải thích chi tiết về linh kiện  CMOS 1.8 Volt-only Simultaneous Read/Write, Burst Mode Flash Memory, and 8 Mbit (512 K x 16-Bit) SRAM
PDF  90 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SPANSION [SPANSION]
Trang chủ  http://www.spansion.com
Logo SPANSION - SPANSION

M420000071 bảng dữ liệu(HTML) 81 Page - SPANSION

Back Button M420000071 Datasheet HTML 77Page - SPANSION M420000071 Datasheet HTML 78Page - SPANSION M420000071 Datasheet HTML 79Page - SPANSION M420000071 Datasheet HTML 80Page - SPANSION M420000071 Datasheet HTML 81Page - SPANSION M420000071 Datasheet HTML 82Page - SPANSION M420000071 Datasheet HTML 83Page - SPANSION M420000071 Datasheet HTML 84Page - SPANSION M420000071 Datasheet HTML 85Page - SPANSION Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 81 / 90 page
background image
October 23, 2003
Am42BDS6408H
79
A D VA NCE
I N FO RM ATIO N
AC CHARACTERISTICS
Note: Breakpoints in waveforms indicate that system may alternately read array data from the “non-busy bank” while checking
the status of the program or erase operation in the “busy” bank. The system should read status twice to ensure valid information.
Figure 46.
Back-to-Back Read/Write Cycle Timings
OE#
CE#
WE#
tOEH
Data
Addresses
AVD#
PD/30h
AAh
RA
PA/SA
tWC
tDS
tDH
tRC
tRC
tOE
tAS
tAH
tACC
tOEH
tWP
tGHWL
tOEZ
tWC
tSR/W
Last Cycle in
Program or
Sector Erase
Command Sequence
Read status (at least two cycles) in same bank
and/or array data from other bank
Begin another
write or program
command sequence
RD
RA
555h
RD
tWPH



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com