công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M420000071 bảng dữ liệu(PDF) 68 Page - SPANSION

tên linh kiện M420000071
Giải thích chi tiết về linh kiện  CMOS 1.8 Volt-only Simultaneous Read/Write, Burst Mode Flash Memory, and 8 Mbit (512 K x 16-Bit) SRAM
PDF  90 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SPANSION [SPANSION]
Trang chủ  http://www.spansion.com
Logo SPANSION - SPANSION

M420000071 bảng dữ liệu(HTML) 68 Page - SPANSION

Back Button M420000071 Datasheet HTML 64Page - SPANSION M420000071 Datasheet HTML 65Page - SPANSION M420000071 Datasheet HTML 66Page - SPANSION M420000071 Datasheet HTML 67Page - SPANSION M420000071 Datasheet HTML 68Page - SPANSION M420000071 Datasheet HTML 69Page - SPANSION M420000071 Datasheet HTML 70Page - SPANSION M420000071 Datasheet HTML 71Page - SPANSION M420000071 Datasheet HTML 72Page - SPANSION Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 68 / 90 page
background image
66
Am42BDS6408H
October 23, 2003
A D VA NCE
I N FO RM ATIO N
AC CHARACTERISTICS
Notes:
1. PA = Program Address, PD = Program Data, VA = Valid Address for reading status bits.
2. “In progress” and “complete” refer to status of program operation.
3. A21–A12 are don’t care during command sequence unlock cycles.
4. CLK can be either VIL or VIH.
5. The Asynchronous programming operation is independent of the Set Device Read Mode bit in the Configuration Register.
Figure 31.
Asynchronous Program Operation Timings: AVD# Latched Addresses
OE#
CE#
Data
Addresses
AVD#
WE#
CLK
VCC
tAS
tWP
tAH
tWC
tWPH
PA
tVCS
tCS
tDH
tCH
In
Progress
tWHWH1
VA
Complete
VA
Program Command Sequence (last two cycles)
Read Status Data
tDS
VIH
VIL
tAVDP
A0h
555h
PD



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com