công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M420000071 bảng dữ liệu(PDF) 64 Page - SPANSION

tên linh kiện M420000071
Giải thích chi tiết về linh kiện  CMOS 1.8 Volt-only Simultaneous Read/Write, Burst Mode Flash Memory, and 8 Mbit (512 K x 16-Bit) SRAM
PDF  90 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SPANSION [SPANSION]
Trang chủ  http://www.spansion.com
Logo SPANSION - SPANSION

M420000071 bảng dữ liệu(HTML) 64 Page - SPANSION

Back Button M420000071 Datasheet HTML 60Page - SPANSION M420000071 Datasheet HTML 61Page - SPANSION M420000071 Datasheet HTML 62Page - SPANSION M420000071 Datasheet HTML 63Page - SPANSION M420000071 Datasheet HTML 64Page - SPANSION M420000071 Datasheet HTML 65Page - SPANSION M420000071 Datasheet HTML 66Page - SPANSION M420000071 Datasheet HTML 67Page - SPANSION M420000071 Datasheet HTML 68Page - SPANSION Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 64 / 90 page
background image
62
Am42BDS6408H
October 23, 2003
A D VA NCE
I N FO RM ATIO N
AC CHARACTERISTICS
Asynchronous Mode Read (V
IO = 1.8 V)
Notes:
1. Asynchronous Access Time is from the last of either stable addresses or the falling edge of AVD#.
2. Not 100% tested.
Parameter
Description
E3, E4,
E8, E9
(66 MHz)
D6, D7,
D8, D9
(54 MHz)
Unit
JEDEC Standard
tCE
Access Time from CE# Low
Max
50
TBD
ns
tACC
Asynchronous Access Time (Note 1)
Max
50
TBD
ns
tAVDP
AVD# Low Time
Min
10
12
ns
tAAVDS
Address Setup Time to Rising Edge of AVD
Min
4
5
ns
tAAVDH
Address Hold Time from Rising Edge of AVD
Min
6
7
ns
tOE
Output Enable to Output Valid
Max
11
13.5
ns
tOEH
Output Enable Hold Time
Read
Min
0
ns
Toggle and
Data# Polling
Min
8
10
ns
tOEZ
Output Enable to High Z (Note 2)
Max
8
10
ns
tCAS
CE# Setup Time to AVD#
Min
0
ns



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com