công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M420000071 bảng dữ liệu(PDF) 52 Page - SPANSION

tên linh kiện M420000071
Giải thích chi tiết về linh kiện  CMOS 1.8 Volt-only Simultaneous Read/Write, Burst Mode Flash Memory, and 8 Mbit (512 K x 16-Bit) SRAM
PDF  90 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SPANSION [SPANSION]
Trang chủ  http://www.spansion.com
Logo SPANSION - SPANSION

M420000071 bảng dữ liệu(HTML) 52 Page - SPANSION

Back Button M420000071 Datasheet HTML 48Page - SPANSION M420000071 Datasheet HTML 49Page - SPANSION M420000071 Datasheet HTML 50Page - SPANSION M420000071 Datasheet HTML 51Page - SPANSION M420000071 Datasheet HTML 52Page - SPANSION M420000071 Datasheet HTML 53Page - SPANSION M420000071 Datasheet HTML 54Page - SPANSION M420000071 Datasheet HTML 55Page - SPANSION M420000071 Datasheet HTML 56Page - SPANSION Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 52 / 90 page
background image
50
Am42BDS6408H
October 23, 2003
A D VA NCE
I N FO RM ATIO N
Notes:
1. Typical values measured at VCC = 2.0 V, TA = 25°C. Not 100% tested.
2. Undershoot is –1.0 V when pulse width
≤ 20 ns.
3. Overshoot is VCC + 1.0 V when pulse width ≤ 20 ns.
4. Overshoot and undershoot are sampled, not 100% tested.
SRAM DC AND OPERATING CHARACTERISTICS
Parameter
Symbol
Parameter Description
Test Conditions
Min
Typ
Max
Unit
ILI
Input Leakage Current
VIN = VSS to VCC
–1.0
1.0
µA
ILO
Output Leakage Current
CE1#s = VIH, CE2s = VIL or OE# =
VIH or WE# = VIL, VIO= VSS to VCC
–1.0
1.0
µA
ICC
Operating Power Supply Current
IIO = 0 mA, CE1#s = VIL, CE2s =
WE# = VIH, VIN = VIH or VIL
5mA
ICC1s
Average Operating Current
Cycle time = 1 µs, 100% duty,
IIO = 0 mA, CE1#s ≤ 0.2 V,
CE2
≥ VCC – 0.2 V, VIN ≤ 0.2 V or
VIN ≥ VCC – 0.2 V
15
mA
ICC2s
Average Operating Current
Cycle time = Min., IIO = 0 mA,
100% duty, CE1#s = VIL, CE2s =
VIH, VIN = VIL = or VIH
815
mA
VOL
Output Low Voltage
IOL = 0.1 mA
0.2
V
VOH
Output High Voltage
IOH = –0.1 mA
1.4
V
ISB1
Standby Current (CMOS)
CE1#s
≥ VCC – 0.2 V, CE2 ≥ VCC
– 0.2 V (CE1#s controlled) or CE2
≤ 0.2 V (CE2s controlled), CIOs =
VSS or VCC, Other input = 0 ~ VCC
225
µA
VIL
Input Low Voltage
–0.2
(Note 2)
0.4
V
VIH
Input High Voltage
1.4
VCC+0.
2
(Note 3)
V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com