| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
UPD77533 bảng dữ liệu(PDF) 71 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
UPD77533 bảng dữ liệu(HTML) 71 Page - Renesas Technology Corp |
|
71 / 104 page ![]() Data Sheet S15671EJ4V0DS 69 µµµµPD77533 17.2 Processing End [Function] Sends notification of the end of all positioning operations. Figure 17-2. Processing End Flow [Command] There are no commands for flow point output. [Response] Table 17-3. Format of Processing End Command Field Number of Bytes Form Description CMD-ID 1 − 0x7F LENGTH 1 − 1 DATA EXT-ID 1 − 0x06 FLAG 1 − 0x03 PD77533 µ Host CPU EXT-ID = 0x06 ACK |