| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
MPC821 bảng dữ liệu(PDF) 117 Page - NXP Semiconductors |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MPC821 bảng dữ liệu(HTML) 117 Page - NXP Semiconductors |
|
117 / 242 page ![]() Support Information MPC8XXFADS Design Specification—Rev 0.1 PRELIMINARY—SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE state_diagram RSV6 state !RSV6_ACTIVE: if (MPC_WRITE_BCSR_0 & (RSV6_DATA_BIT.pin == RSV6_ACTIVE) & (!KA_PON_RESET # (RSV6_PON_DEFAULT != !RSV6_ACTIVE)) # (KA_PON_RESET & (RSV6_PON_DEFAULT == RSV6_ACTIVE)) ) then RSV6_ACTIVE else !RSV6_ACTIVE; state RSV2_ACTIVE: if (MPC_WRITE_BCSR_0 & (RSV6_DATA_BIT.pin == !RSV6_ACTIVE) & (!KA_PON_RESET # (RSV6_PON_DEFAULT != RSV6_ACTIVE)) # (KA_PON_RESET & (RSV6_PON_DEFAULT == !RSV6_ACTIVE)) ) then !RSV6_ACTIVE else RSV6_ACTIVE; "****************************************************************************** state_diagram ISB state INT_SPACE_BASE_0x00000000: if (MPC_WRITE_BCSR_0 & (ISB_DATA_BIT.pin == INT_SPACE_BASE_0x00F00000) & (!KA_PON_RESET # (ISB_PON_DEFAULT != INT_SPACE_BASE_0x00000000)) # (KA_PON_RESET & (ISB_PON_DEFAULT == INT_SPACE_BASE_0x00F00000)) ) then INT_SPACE_BASE_0x00F00000 else if (MPC_WRITE_BCSR_0 & (ISB_DATA_BIT.pin == INT_SPACE_BASE_0xFF000000) & (!KA_PON_RESET # (ISB_PON_DEFAULT != INT_SPACE_BASE_0x00000000)) # (KA_PON_RESET & (ISB_PON_DEFAULT == INT_SPACE_BASE_0xFF000000)) ) then INT_SPACE_BASE_0xFF000000 else if (MPC_WRITE_BCSR_0 & (ISB_DATA_BIT.pin == INT_SPACE_BASE_0xFFF00000) & (!KA_PON_RESET # (ISB_PON_DEFAULT != INT_SPACE_BASE_0x00000000)) # (KA_PON_RESET & (ISB_PON_DEFAULT == INT_SPACE_BASE_0xFFF00000)) ) then INT_SPACE_BASE_0xFFF00000 else INT_SPACE_BASE_0x00000000; state INT_SPACE_BASE_0x00F00000: if (MPC_WRITE_BCSR_0 & (ISB_DATA_BIT.pin == INT_SPACE_BASE_0x00000000) & (!KA_PON_RESET # (ISB_PON_DEFAULT != INT_SPACE_BASE_0x00F00000)) # Freescale Semiconductor, Inc. For More Information On This Product, Go to: www.freescale.com |