| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
IMX8MPCEC bảng dữ liệu(PDF) 84 Page - NXP Semiconductors |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
IMX8MPCEC bảng dữ liệu(HTML) 84 Page - NXP Semiconductors |
|
84 / 111 page ![]() i.MX 8M Plus Applications Processor Datasheet for Consumer Products, Rev. 0, 03/2021 84 NXP Semiconductors Electrical characteristics Table 73. USB 2.0 PHY worst power dissipation Mode VDD_USB_0P8 VDD_USB_3P3 VDD_USB_1P8 Total Power HS TX 8.286 mA 4.63 mA 23.409 mA 70.448 mW FS TX 6.767 12.52 5.968 63.22 LS TX 7.001 13.58 6.224 67.779 Suspend 0.752 0.164 0.106 1.465 Sleep 0.761 0.163 0.106 1.472 |