| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
MEC1632 bảng dữ liệu(PDF) 127 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MEC1632 bảng dữ liệu(HTML) 127 Page - Microchip Technology |
|
127 / 636 page ![]() 2012-2018 Microchip Technology Inc. DS00001592B-page 127 MEC1632 Note 7-41 this interval is determined using a Fixed Clock Domain from the 20 MHz Oscillator. FIGURE 7-20: VTR POWER-UP TIMING TABLE 7-28: VTR POWER-UP TIMING Parameter Symbol MIN TYP MAX Units Notes VTRGD Delay Time tDLY –600 800 s nSYS_RST Delay Time tSYNC 2– 3 20 MHz Oscillator Clocks Note 7-41 nEC_RST Delay Time tSTRETCH –– 5 ms FIGURE 7-21: VTR POWER-DOWN TIMING VTR_3.3 VTR3.3GD VTR_1.8 VTR_1.8GD ALLGD VTRGD nEC_RST tDLY tSTRETCH nSYS_RST tSYNC VBAT_POR VTR _1.8G D VTR _3.3G D ALLG D VTR _1.8 VTR G D nSYS_R ST VTR _3.3 nEC _R ST |