| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
MEC1632 bảng dữ liệu(PDF) 19 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MEC1632 bảng dữ liệu(HTML) 19 Page - Microchip Technology |
|
19 / 636 page ![]() 2012-2018 Microchip Technology Inc. DS00001592B-page 19 MEC1632 3.4.5 NON BACKDRIVE PROTECTED PINS Table 3-6 lists pins which do not have backdrive protection. Signals in Table 3-6 refer to Pin Reference Numbers as defined in Table 3-1. TABLE 3-6: NON BACKDRIVE PROTECTED PINS Pin Reference Number Pin Name 32 ADC0/GPIO200 33 ADC8/GPIO210 34 ADC1/GPIO201 35 ADC9/GPIO211 37 ADC2/GPIO202 38 ADC10/GPIO212 39 ADC3/GPIO203 40 ADC11/GPIO213 41 ADC4/GPIO204 42 ADC12/GPIO214 43 ADC5/GPIO205 44 ADC13/GPIO215 45 ADC6/GPIO206 46 ADC14/GPIO216 47 ADC7/GPIO207 48 ADC15/GPIO217 51 LRESET# 52 CLKRUN# 53 LFRAME# 54 SER_IRQ 55 PCI_CLK 56 LAD0 57 LAD1 59 LAD2 60 LAD3 119 GPIO220 167 XTAL1 168 XTAL2 |