| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
MPC8308CVMADDA bảng dữ liệu(PDF) 69 Page - NXP Semiconductors |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MPC8308CVMADDA bảng dữ liệu(HTML) 69 Page - NXP Semiconductors |
|
69 / 95 page ![]() MPC8308 PowerQUICC II Pro Processor Hardware Specification, Rev. 4 Freescale Semiconductor 69 Package and Pin Listings USBDR_PCTL1 U20 O NVDDH — USBDR_STP V21 O NVDDH — TSEC_TMR_CLK/ GPIO[8] W23 I NVDDH — GTM1_TOUT3/ GPIO[9] T18 O NVDDH — GTM1_TOUT4/ GPIO[10] V20 O NVDDH — TSEC_TMR_TRIG1/ GPIO[11] W21 I NVDDH — TSEC_TMR_TRIG2/ GPIO[12] Y21 I NVDDH — TSEC_TMR_GCLK L17 O NVDDG — TSEC_TMR_PP1 L18 O NVDDG — TSEC_TMR_PP2 L21 O NVDDG — TSEC_TMR_PP3/ GPIO[13] L22 O NVDDG — TSEC_TMR_ALARM1 L23 O NVDDG — TSEC_TMR_ALARM2/ GPIO[14] M23 O NVDDG — GPIO[7] M22 IO — 10 TSEC2_CRS/ GPIO[0] M21 IO NVDDG — GPIO[1] M18 IO NVDDG — GPIO[2] M20 IO NVDDG — GPIO[3] N23 IO NVDDG — GPIO[4] N21 IO NVDDG — GTM1_TGATE3 N20 I NVDDG — GTM1_TIN4 N18 I NVDDG — GTM1_TGATE4/ GPIO[15] P23 I NVDDG — GTM1_TIN3 P22 I NVDDG — GPIO[5] N17 IO NVDDH 10 GPIO[6] P21 IO NVDDH 10 Power and Ground Supplies AVDD1 R6 I — — AVDD2 V10 I— — NC, No Connection B11, B16, D16 —— — VDD Y23, H8, H9, H10, H14, H15, H16, J8, J16, K8, K16, L8, L16, M8, M16, N8, N16, P8, P16, R8, R16, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16 I— — Table 53. MPC8308 Pinout Listing (continued) Signal Package Pin Number Pin Type Power Supply Note |