| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
MPC8308CVMADDA bảng dữ liệu(PDF) 63 Page - NXP Semiconductors |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MPC8308CVMADDA bảng dữ liệu(HTML) 63 Page - NXP Semiconductors |
|
63 / 95 page ![]() MPC8308 PowerQUICC II Pro Processor Hardware Specification, Rev. 4 Freescale Semiconductor 63 Package and Pin Listings MEMC_MCAS C5 O GVDDB — MEMC_MCS[0] B6 O GVDDB — MEMC_MCS[1] C6 O GVDDB — MEMC_MCKE H3 O GVDDB 3 MEMC_MCK [0] A3 O GVDDB — MEMC_MCK [1] U2 O GVDDB — MEMC_MCK [2] G1 O GVDDB — MEMC_MCK [0] A4 O GVDDB — MEMC_MCK [1] U1 O GVDDB — MEMC_MCK [2] H1 O GVDDB — MEMC_MODT[0] A5 O GVDDB — MEMC_MODT[1] B5 O GVDDB — MEMC_MECC[0] L4 I/O GVDDB — MEMC_MECC[1] L6 I/O GVDDB — MEMC_MECC[2] K4 I/O GVDDB — MEMC_MECC[3] K3 I/O GVDDB — MEMC_MECC[4] J2 I/O GVDDB — MEMC_MECC[5] K6 I/O GVDDB — MEMC_MECC[6] J3 I/O GVDDB — MEMC_MECC[7] J6 I/O GVDDB — MVREF G6 I GVDDB — Local Bus Controller Interface LD0 U18 I/O NVDDP_K 8 LD1 V18 I/O NVDDP_K 8 LD2 U16 I/O NVDDP_K 8 LD3 Y20 I/O NVDDP_K 8 LD4 AA21 I/O NVDDP_K 8 LD5 AC22 I/O NVDDP_K 8 LD6 V17 I/O NVDDP_K 8 LD7 AB21 I/O NVDDP_K 8 LD8 Y19 I/O NVDDP_K 8 LD9 AA20 I/O NVDDP_K 8 LD10 Y17 I/O NVDDP_K 8 Table 53. MPC8308 Pinout Listing (continued) Signal Package Pin Number Pin Type Power Supply Note |