công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TMS320F28375DPZP bảng dữ liệu(PDF) 171 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TMS320F28375DPZP
Giải thích chi tiết về linh kiện  TMS320F2837xD Dual-Core Microcontrollers
PDF  226 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TMS320F28375DPZP bảng dữ liệu(HTML) 171 Page - Texas Instruments

Back Button TMS320F28375DPZP Datasheet HTML 167Page - Texas Instruments TMS320F28375DPZP Datasheet HTML 168Page - Texas Instruments TMS320F28375DPZP Datasheet HTML 169Page - Texas Instruments TMS320F28375DPZP Datasheet HTML 170Page - Texas Instruments TMS320F28375DPZP Datasheet HTML 171Page - Texas Instruments TMS320F28375DPZP Datasheet HTML 172Page - Texas Instruments TMS320F28375DPZP Datasheet HTML 173Page - Texas Instruments TMS320F28375DPZP Datasheet HTML 174Page - Texas Instruments TMS320F28375DPZP Datasheet HTML 175Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 171 / 226 page
background image
8.12.6.1 USB Electrical Data and Timing
Section 8.12.6.1.1 shows the USB input ports DP and DM timing requirements. Section 8.12.6.1.2 shows the
USB output ports DP and DM switching characteristics.
8.12.6.1.1 USB Input Ports DP and DM Timing Requirements
MIN
MAX
UNIT
V(CM)
Differential input common mode range
0.8
2.5
V
Z(IN)
Input impedance
300
kΩ
VCRS
Crossover voltage
1.3
2.0
V
VIL
Static SE input logic-low level
0.8
V
VIH
Static SE input logic-high level
2.0
V
VDI
Differential input voltage
0.2
V
8.12.6.1.2 USB Output Ports DP and DM Switching Characteristics
over recommended operating conditions (unless otherwise noted)
PARAMETER
TEST CONDITIONS
MIN
MAX
UNIT
VOH
D+, D– single-ended
USB 2.0 load conditions
2.8
3.6
V
VOL
D+, D– single-ended
USB 2.0 load conditions
0
0.3
V
Z(DRV)
D+, D– impedance
28
44
Ω
tr
Rise time
Full speed, differential, CL = 50 pF, 10%/90%,
Rpu on D+
4
20
ns
tf
Fall time
Full speed, differential, CL = 50 pF, 10%/90%,
Rpu on D+
4
20
ns
www.ti.com
TMS320F28379D, TMS320F28379D-Q1, TMS320F28378D, TMS320F28377D
TMS320F28377D-Q1, TMS320F28376D, TMS320F28375D, TMS320F28374D
SPRS880O – DECEMBER 2013 – REVISED FEBRUARY 2021
Copyright © 2021 Texas Instruments Incorporated
Submit Document Feedback
171
Product Folder Links: TMS320F28379D TMS320F28379D-Q1 TMS320F28378D TMS320F28377D
TMS320F28377D-Q1 TMS320F28376D TMS320F28375D TMS320F28374D



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com