công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN65MLVD203B bảng dữ liệu(PDF) 16 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện SN65MLVD203B
Giải thích chi tiết về linh kiện  SN65MLVD203B Multipoint-LVDS Line Driver and Receiver (Transceiver) With IEC ESD Protection
PDF  40 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

SN65MLVD203B bảng dữ liệu(HTML) 16 Page - Texas Instruments

Back Button SN65MLVD203B Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments SN65MLVD203B Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments SN65MLVD203B Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments SN65MLVD203B Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments SN65MLVD203B Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments SN65MLVD203B Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments SN65MLVD203B Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments SN65MLVD203B Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments SN65MLVD203B Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 40 page
background image
7.4.5 Equivalent Input and Output Schematic Diagrams
360 kΩ
400 Ω
VCC
DRIVER INPUT AND DRIVER ENABLE
D or DE
7 V
400 Ω
VCC
RE
7 V
RECEIVER ENABLE
VCC
7 V
10 Ω
10 Ω
RECEIVER OUTPUT
360 kΩ
DRIVER OUTPUT
Y or Z
R
VCC
200 kΩ
250 kΩ
200 kΩ
250 kΩ
100 kΩ
100 kΩ
VCC
RECEIVER INPUT
B
A
SN65MLVD203B
SLLSFG7 – AUGUST 2020
www.ti.com
16
Submit Document Feedback
Copyright © 2020 Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: SN65MLVD203B



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com