công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN65MLVD203B bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện SN65MLVD203B
Giải thích chi tiết về linh kiện  SN65MLVD203B Multipoint-LVDS Line Driver and Receiver (Transceiver) With IEC ESD Protection
PDF  40 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

SN65MLVD203B bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Texas Instruments

Back Button SN65MLVD203B Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments SN65MLVD203B Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments SN65MLVD203B Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments SN65MLVD203B Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments SN65MLVD203B Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments SN65MLVD203B Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments SN65MLVD203B Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments SN65MLVD203B Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments SN65MLVD203B Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 40 page
background image
Table 6-1. Type-1 Receiver Input Threshold Test Voltages
APPLIED VOLTAGES
RESULTING DIFFERENTIAL
INPUT VOLTAGE
RESULTING COMMON-
MODE INPUT VOLTAGE
RECEIVER
OUTPUT
VIA
VIB
VID
VIC
2.400
0.000
2.400
1.200
H
0.000
2.400
–2.400
1.200
L
3.425
3.375
0.050
3.4
H
3.375
3.425
–0.050
3.4
L
–0.975
–1.025
0.050
–1
H
–1.025
–0.975
–0.050
–1
L
1.2 V
1 V
tpLH
0.2 V
–0.2 V
VA
VB
VID
90%
VOH
VOL
tpHL
10%
tf
tr
VO
VCC/2
VO
VID
VB
VA
CL
0 V
15 pF
A. All input pulses are supplied by a generator having the following characteristics: tr or tf ≤ 1 ns, frequency = 1 MHz, duty cycle = 50 ± 5%.
CL is a combination of a 20%-tolerance, low-loss ceramic, surface-mount capacitor and fixture capacitance within 2 cm of the D.U.T.
B. The measurement is made on test equipment with a –3 dB bandwidth of at least 1 GHz.
Figure 6-10. Receiver Timing Test Circuit and Waveforms
www.ti.com
SN65MLVD203B
SLLSFG7 – AUGUST 2020
Copyright © 2020 Texas Instruments Incorporated
Submit Document Feedback
11
Product Folder Links: SN65MLVD203B



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com