công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN65MLVD203B bảng dữ liệu(PDF) 32 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện SN65MLVD203B
Giải thích chi tiết về linh kiện  SN65MLVD203B Multipoint-LVDS Line Driver and Receiver (Transceiver) With IEC ESD Protection
PDF  40 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

SN65MLVD203B bảng dữ liệu(HTML) 32 Page - Texas Instruments

Back Button SN65MLVD203B Datasheet HTML 28Page - Texas Instruments SN65MLVD203B Datasheet HTML 29Page - Texas Instruments SN65MLVD203B Datasheet HTML 30Page - Texas Instruments SN65MLVD203B Datasheet HTML 31Page - Texas Instruments SN65MLVD203B Datasheet HTML 32Page - Texas Instruments SN65MLVD203B Datasheet HTML 33Page - Texas Instruments SN65MLVD203B Datasheet HTML 34Page - Texas Instruments SN65MLVD203B Datasheet HTML 35Page - Texas Instruments SN65MLVD203B Datasheet HTML 36Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 32 / 40 page
background image
12.1.2 Tape and Reel Information
Reel Width (W1)
REEL DIMENSIONS
A0
B0
K0
W
Dimension designed to accommodate the component length
Dimension designed to accommodate the component thickness
Overall width of the carrier tape
Pitch between successive cavity centers
Dimension designed to accommodate the component width
TAPE DIMENSIONS
K0
P1
B0 W
A0
Cavity
QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE
Pocket Quadrants
Sprocket Holes
Q1
Q1
Q2
Q2
Q3
Q3
Q4
Q4
Reel
Diameter
User Direction of Feed
P1
Device
Package
Type
Package
Drawing
Pins
SPQ
Reel
Diameter
(mm)
Reel
Width W1
(mm)
A0
(mm)
B0
(mm)
K0
(mm)
P1
(mm)
W
(mm)
Pin1
Quadrant
SN65MLVD203BRUMR
WQFN
RUM
16
3000
330.0
12.4
4.25
4.25
1.15
8.0
12.0
Q2
SN65MLVD203B
SLLSFG7 – AUGUST 2020
www.ti.com
32
Submit Document Feedback
Copyright © 2020 Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: SN65MLVD203B



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com