công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS68040MFD/T33A bảng dữ liệu(PDF) 43 Page - ATMEL Corporation

tên linh kiện TS68040MFD/T33A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Third- Generation 32-bit Microprocessor
PDF  49 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ATMEL [ATMEL Corporation]
Trang chủ  http://www.atmel.com
Logo ATMEL - ATMEL Corporation

TS68040MFD/T33A bảng dữ liệu(HTML) 43 Page - ATMEL Corporation

Back Button TS68040MFD/T33A Datasheet HTML 39Page - ATMEL Corporation TS68040MFD/T33A Datasheet HTML 40Page - ATMEL Corporation TS68040MFD/T33A Datasheet HTML 41Page - ATMEL Corporation TS68040MFD/T33A Datasheet HTML 42Page - ATMEL Corporation TS68040MFD/T33A Datasheet HTML 43Page - ATMEL Corporation TS68040MFD/T33A Datasheet HTML 44Page - ATMEL Corporation TS68040MFD/T33A Datasheet HTML 45Page - ATMEL Corporation TS68040MFD/T33A Datasheet HTML 46Page - ATMEL Corporation TS68040MFD/T33A Datasheet HTML 47Page - ATMEL Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 43 / 49 page
background image
43
TS68040
2116A–HIREL–09/02
Package Mechanical
Data
179 pins – PGA
Dim
Millimeters
Inches
Min
Max
Min
Max
A
46.863
47.625
1.845
1.875
B
46.863
47.625
1.845
1.875
C
2.3876
1.875
0.094
0.116
D
4.318
4.826
0.170
0.190
E
1.143
1.4
0.045
0.055
F
1.143
1.4
0.045
0.055
G
2.54 BSC
0.100 BSC
H
(1)
0.432
0.483
0.017
0.019
Note:
1. For untinned leads (gold)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com