công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

L6706TR bảng dữ liệu(PDF) 15 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện L6706TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  High output voltage accuracy
PDF  47 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

L6706TR bảng dữ liệu(HTML) 15 Page - STMicroelectronics

Back Button L6706TR Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics L6706TR Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics L6706TR Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics L6706TR Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics L6706TR Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics L6706TR Datasheet HTML 16Page - STMicroelectronics L6706TR Datasheet HTML 17Page - STMicroelectronics L6706TR Datasheet HTML 18Page - STMicroelectronics L6706TR Datasheet HTML 19Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 47 page
background image
L6706
Voltage identifications
Doc ID 15698 Rev 2
15/47
3
C
1.23750
7
C
0.83750
B
C
0.43750
F
C
0.03750
3
D
1.23125
7
D
0.83125
B
D
0.43125
F
D
0.03125
3
E
1.22500
7
E
0.82500
B
E
0.42500
F
E
OFF
3
F
1.21875
7
F
0.81875
B
F
0.41875
F
F
OFF
1.
According to INTEL specs, the device automatically regulates output voltage 19 mV lower to avoid any
external offset to modify the built-in 0.5% accuracy improving TOB performances. Output regulated voltage
is than what extracted from the table lowered by 19 mV.
Table 7.
Voltage Identification (VID) Intel VR11.x(1) (continued)
HEX code
Output
voltage (1)
HEX code
Output
voltage (1)
HEX code
Output
voltage (1)
HEX code
Output
voltage (1)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com