công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

L6706TR bảng dữ liệu(PDF) 14 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện L6706TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  High output voltage accuracy
PDF  47 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

L6706TR bảng dữ liệu(HTML) 14 Page - STMicroelectronics

Back Button L6706TR Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics L6706TR Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics L6706TR Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics L6706TR Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics L6706TR Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics L6706TR Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics L6706TR Datasheet HTML 16Page - STMicroelectronics L6706TR Datasheet HTML 17Page - STMicroelectronics L6706TR Datasheet HTML 18Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 47 page
background image
Voltage identifications
L6706
14/47
Doc ID 15698 Rev 2
1
A
1.45000
5
A
1.05000
9
A
0.65000
D
A
0.25000
1
B
1.44375
5
B
1.04375
9
B
0.64375
D
B
0.24375
1
C
1.43750
5
C
1.03750
9
C
0.63750
D
C
0.23750
1
D
1.43125
5
D
1.03125
9
D
0.63125
D
D
0.23125
1
E
1.42500
5
E
1.02500
9
E
0.62500
D
E
0.22500
1
F
1.41875
5
F
1.01875
9
F
0.61875
D
F
0.21875
2
0
1.41250
6
0
1.01250
A
0
0.61250
E
0
0.21250
2
1
1.40625
6
1
1.00625
A
1
0.60625
E
1
0.20625
2
2
1.40000
6
2
1.00000
A
2
0.60000
E
2
0.20000
2
3
1.39375
6
3
0.99375
A
3
0.59375
E
3
0.19375
2
4
1.38750
6
4
0.98750
A
4
0.58750
E
4
0.18750
2
5
1.38125
6
5
0.98125
A
5
0.58125
E
5
0.18125
2
6
1.37500
6
6
0.97500
A
6
0.57500
E
6
0.17500
2
7
1.36875
6
7
0.96875
A
7
0.56875
E
7
0.16875
2
8
1.36250
6
8
0.96250
A
8
0.56250
E
8
0.16250
2
9
1.35625
6
9
0.95625
A
9
0.55625
E
9
0.15625
2
A
1.35000
6
A
0.95000
A
A
0.55000
E
A
0.15000
2
B
1.34375
6
B
0.94375
A
B
0.54375
E
B
0.14375
2
C
1.33750
6
C
0.93750
A
C
0.53750
E
C
0.13750
2
D
1.33125
6
D
0.93125
A
D
0.53125
E
D
0.13125
2
E
1.32500
6
E
0.92500
A
E
0.52500
E
E
0.12500
2
F
1.31875
6
F
0.91875
A
F
0.51875
E
F
0.11875
3
0
1.31250
7
0
0.91250
B
0
0.51250
F
0
0.11250
3
1
1.30625
7
1
0.90625
B
1
0.50625
F
1
0.10625
3
2
1.30000
7
2
0.90000
B
2
0.50000
F
2
0.10000
3
3
1.29375
7
3
0.89375
B
3
0.49375
F
3
0.09375
3
4
1.28750
7
4
0.88750
B
4
0.48750
F
4
0.08750
3
5
1.28125
7
5
0.88125
B
5
0.48125
F
5
0.08125
3
6
1.27500
7
6
0.87500
B
6
0.47500
F
6
0.07500
3
7
1.26875
7
7
0.86875
B
7
0.46875
F
7
0.06875
3
8
1.26250
7
8
0.86250
B
8
0.46250
F
8
0.06250
3
9
1.25625
7
9
0.85625
B
9
0.45625
F
9
0.05625
3
A
1.25000
7
A
0.85000
B
A
0.45000
F
A
0.05000
3
B
1.24375
7
B
0.84375
B
B
0.44375
F
B
0.04375
Table 7.
Voltage Identification (VID) Intel VR11.x(1) (continued)
HEX code
Output
voltage (1)
HEX code
Output
voltage (1)
HEX code
Output
voltage (1)
HEX code
Output
voltage (1)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47