công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

WM8962B bảng dữ liệu(PDF) 24 Page - Wolfson Microelectronics plc

tên linh kiện WM8962B
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-Low Power Stereo CODEC with Audio Enhancement DSP, 1W Stereo Class D Speaker Drivers and Ground Referenced Headphone Drivers
PDF  295 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  WOLFSON [Wolfson Microelectronics plc]
Trang chủ  http://www.wolfsonmicro.com
Logo WOLFSON - Wolfson Microelectronics plc

WM8962B bảng dữ liệu(HTML) 24 Page - Wolfson Microelectronics plc

Back Button WM8962B Datasheet HTML 20Page - Wolfson Microelectronics plc WM8962B Datasheet HTML 21Page - Wolfson Microelectronics plc WM8962B Datasheet HTML 22Page - Wolfson Microelectronics plc WM8962B Datasheet HTML 23Page - Wolfson Microelectronics plc WM8962B Datasheet HTML 24Page - Wolfson Microelectronics plc WM8962B Datasheet HTML 25Page - Wolfson Microelectronics plc WM8962B Datasheet HTML 26Page - Wolfson Microelectronics plc WM8962B Datasheet HTML 27Page - Wolfson Microelectronics plc WM8962B Datasheet HTML 28Page - Wolfson Microelectronics plc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 24 / 295 page
background image
WM8962
24
Rev 4.3
Clocking Configurations
Default register conditions unless otherwise stated.
DCVDD
1.8V
DBVDD
1.8V
MICVDD
2.5V
AVDD
1.8V
PLLVDD
1.8V
CPVDD
1.8V
SPKVDD
5.0V
TOTAL
PLL3 enabled,
24MHz crystal oscillator reference,
PLL3 output = 24.576MHz,
MCLK = 12.288MHz.
0.680mA
0.160mA
0.0mA
0.056mA
2.278mA
0.0mA
0.001mA
5.718mW
FLL enabled,
24MHz crystal oscillator reference,
FLL output = 12.288MHz,
MCLK = 12.288MHz.
1.756mA
0.086mA
0.0mA
0.451mA
1.691mA
0.0mA
0.001mA
7.175mW
Notes:
1. SPKVDD = SPKVDD1 = SPKVDD2.
2. ISPKVDD = ISPKVDD1 + ISPKVDD2.
3. Speaker load inductance will affect the power consumption; reduced inductance will increase power consumption.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com