công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

WM8962B bảng dữ liệu(PDF) 34 Page - Wolfson Microelectronics plc

tên linh kiện WM8962B
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-Low Power Stereo CODEC with Audio Enhancement DSP, 1W Stereo Class D Speaker Drivers and Ground Referenced Headphone Drivers
PDF  295 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  WOLFSON [Wolfson Microelectronics plc]
Trang chủ  http://www.wolfsonmicro.com
Logo WOLFSON - Wolfson Microelectronics plc

WM8962B bảng dữ liệu(HTML) 34 Page - Wolfson Microelectronics plc

Back Button WM8962B Datasheet HTML 30Page - Wolfson Microelectronics plc WM8962B Datasheet HTML 31Page - Wolfson Microelectronics plc WM8962B Datasheet HTML 32Page - Wolfson Microelectronics plc WM8962B Datasheet HTML 33Page - Wolfson Microelectronics plc WM8962B Datasheet HTML 34Page - Wolfson Microelectronics plc WM8962B Datasheet HTML 35Page - Wolfson Microelectronics plc WM8962B Datasheet HTML 36Page - Wolfson Microelectronics plc WM8962B Datasheet HTML 37Page - Wolfson Microelectronics plc WM8962B Datasheet HTML 38Page - Wolfson Microelectronics plc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 34 / 295 page
background image
WM8962
34
Rev 4.3
DCVDD
AVDD
0V
Vpora
Vpord_off
LO
HI
Internal POR
Device ready
(Full functionality)
Vpora_on
POR active
POR active
POR undefined
0V
0V
PLLVDD3
Vporp_off
PLL reset
(other functions
still supported)
DCVDD
AVDD
0V
Vpora
Vpord_off
LO
HI
Internal POR
Device ready
(Full functionality)
Vpora_on
POR active
POR active
POR undefined
0V
0V
PLLVDD
Figure 12 Power On Reset Timing - DCVDD Enabled First



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com