công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R5F364AMDFB bảng dữ liệu(PDF) 62 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R5F364AMDFB
Giải thích chi tiết về linh kiện  RENESAS MCU
PDF  92 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R5F364AMDFB bảng dữ liệu(HTML) 62 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R5F364AMDFB Datasheet HTML 58Page - Renesas Technology Corp R5F364AMDFB Datasheet HTML 59Page - Renesas Technology Corp R5F364AMDFB Datasheet HTML 60Page - Renesas Technology Corp R5F364AMDFB Datasheet HTML 61Page - Renesas Technology Corp R5F364AMDFB Datasheet HTML 62Page - Renesas Technology Corp R5F364AMDFB Datasheet HTML 63Page - Renesas Technology Corp R5F364AMDFB Datasheet HTML 64Page - Renesas Technology Corp R5F364AMDFB Datasheet HTML 65Page - Renesas Technology Corp R5F364AMDFB Datasheet HTML 66Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 62 / 92 page
background image
R01DS0032EJ0200 Rev.2.00
Page 62 of 88
Feb 07, 2011
M16C/64A Group
5. Electrical Characteristics
Figure 5.13
Timing Diagram
Memory Expansion Mode and Microprocessor Mode
(Effective in wait state setting)
RDY input
RD
BCLK
(Separate bus)
(Multiplexed bus)
RD
(Separate bus)
(Multiplexed bus)
tsu(RDY-BCLK)
th(BCLK-RDY)
Measuring conditions
V
= V
= 5 V
CC1
CC2
Input timing voltage: V = 1.0 V, V
= 4.0 V
IL
IH
Output timing voltage: V
= 2.5 V, V
= 2.5 V
OL
OH
V
= V
= 5 V
CC1
CC2
WR, WRL, WRH
WR, WRL, WRH



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com