công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R5F364AMDFB bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R5F364AMDFB
Giải thích chi tiết về linh kiện  RENESAS MCU
PDF  92 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R5F364AMDFB bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Renesas Technology Corp

  R5F364AMDFB Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp R5F364AMDFB Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp R5F364AMDFB Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp R5F364AMDFB Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp R5F364AMDFB Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp R5F364AMDFB Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp R5F364AMDFB Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp R5F364AMDFB Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp R5F364AMDFB Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 92 page
background image
R01DS0032EJ0200 Rev.2.00
Page 4 of 88
Feb 07, 2011
M16C/64A Group
1. Overview
1.3
Product List
Table 1.3 lists product information. Figure 1.1 shows the Part No., with Memory Size and Package, and
Figure 1.2 shows the Marking Diagram (Top View).
(D): Under development
(P): Planning
Previous package codes are as follows:
PRQP0100JD-B: 100P6F-A
PLQP0100KB-A: 100P6Q-A
Table 1.3
Product List
As of December 2010
Part No.
ROM Capacity
RAM
Capacity
Package Code
Remarks
Program
ROM 1
Program
ROM 2
Data flash
R5F364A6NFA
128 KB
16 KB
4 KB
× 2 blocks
12 KB
PRQP0100JD-B Operating
temperature
-20°C to 85°C
R5F364A6NFB
PLQP0100KB-A
R5F364A6DFA
PRQP0100JD-B Operating
temperature
-40°C to 85°C
R5F364A6DFB
PLQP0100KB-A
R5F364AENFA
256 KB
16 KB
4 KB
× 2 blocks
20 KB
PRQP0100JD-B Operating
temperature
-20°C to 85°C
R5F364AENFB
PLQP0100KB-A
R5F364AEDFA
PRQP0100JD-B Operating
temperature
-40°C to 85°C
R5F364AEDFB
PLQP0100KB-A
R5F364AKNFA
384 KB
16 KB
4 KB
× 2 blocks
31 KB
PRQP0100JD-B Operating
temperature
-20°C to 85°C
R5F364AKNFB
PLQP0100KB-A
R5F364AKDFA
PRQP0100JD-B Operating
temperature
-40°C to 85°C
R5F364AKDFB
PLQP0100KB-A
R5F364AMNFA
512 KB
16 KB
4 KB
× 2 blocks
31 KB
PRQP0100JD-B Operating
temperature
-20°C to 85°C
R5F364AMNFB
PLQP0100KB-A
R5F364AMDFA
PRQP0100JD-B Operating
temperature
-40°C to 85°C
R5F364AMDFB
PLQP0100KB-A



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com