công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BTS6480SF bảng dữ liệu(PDF) 25 Page - Infineon Technologies AG

tên linh kiện BTS6480SF
Giải thích chi tiết về linh kiện  SPI Power Controller
PDF  73 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Trang chủ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

BTS6480SF bảng dữ liệu(HTML) 25 Page - Infineon Technologies AG

Back Button BTS6480SF Datasheet HTML 21Page - Infineon Technologies AG BTS6480SF Datasheet HTML 22Page - Infineon Technologies AG BTS6480SF Datasheet HTML 23Page - Infineon Technologies AG BTS6480SF Datasheet HTML 24Page - Infineon Technologies AG BTS6480SF Datasheet HTML 25Page - Infineon Technologies AG BTS6480SF Datasheet HTML 26Page - Infineon Technologies AG BTS6480SF Datasheet HTML 27Page - Infineon Technologies AG BTS6480SF Datasheet HTML 28Page - Infineon Technologies AG BTS6480SF Datasheet HTML 29Page - Infineon Technologies AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 25 / 73 page
background image
SPOC - BTS6480SF
Power Stages
Data Sheet
25
Rev. 1.0, 2010-04-12
6.6.16 Turn-ON/OFF matching
|
t
ON -
t
OFF|
µs
V
BB = 13.5 V
channel 0, 1
–
–
90
R
L = 2.2 Ω
channel 2, 3
–
–
–
–
70
50
HWCR.LEDn = 0
R
L = 6.8 Ω
HWCR.LEDn = 1
R
L = 33 Ω
6.6.17 Turn-ON slew rate
30% to 70%
V
BB
d
V/ dt
ON
V/
µs VBB = 13.5 V
channel 0, 1
0.2
0.7
2.0
R
L = 2.2 Ω
channel 2, 3
0.2
0.6
0.9
2.5
2.5
6.0
HWCR.LEDn = 0
R
L = 6.8 Ω
HWCR.LEDn = 1
R
L = 33 Ω
6.6.18 Turn-OFF slew rate
70% to 30%
V
BB
-d
V/
d
t
OFF
V/
µs VBB = 13.5 V
channel 0, 1
0.2
0.7
2.0
R
L = 2.2 Ω
channel 2, 3
0.2
0.6
0.9
2.5
2.5
6.0
HWCR.LEDn = 0
R
L = 6.8 Ω
HWCR.LEDn = 1
R
L = 33 Ω
External Driver Control
6.6.19 L level external driver output voltage
V
EDO(L)
0–
0.4
V
I
EDO = -0.5 mA
6.6.20 H level external driver output voltage
V
EDO(H)
VDD-
0.4V
–
VDD
V
I
EDO = 0.5 mA
V
DD = 4.3 V
6.6.21 External driver output enable time
t
EDO(en)
––
4
µs
1) C
L = 20 pF
6.6.22 External driver output disable time
t
EDO(dis)
––
4
µs
1) C
L = 20 pF
6.6.23 L level external driver diagnosis enable
voltage
V
EDD(L)
0–
0.4
V
I
EDD = -0.5 mA
6.6.24 H level external driver diagnosis enable
voltage
V
EDD(H)
VDD-
0.4V
–
VDD
V
I
EDD = 0.5 mA
V
DD = 4.3 V
6.6.25 External driver diagnosis enable enable
time
t
EDD(en)
––
4
µs
1) C
L = 20 pF
6.6.26 External driver diagnosis enable disable
time
t
EDD(dis)
––
4
µs
1) C
L = 20 pF
1) Not subject to production test, specified by design.
Electrical Characteristics Power Stages (cont’d)
Unless otherwise specified:
V
BB = 8 V to 17 V, VDD = 3.0 V to 5.5 V, Tj = -40 °C to +150 °C
typical values:
V
BB = 13.5 V, VDD = 4.3 V, Tj = 25 °C
Pos. Parameter
Symbol
Limit Values
Unit Test Conditions
min. typ. max.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com