công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2454 bảng dữ liệu(PDF) 925 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2454
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2400 Series
PDF  1376 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2454 bảng dữ liệu(HTML) 925 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2454 Datasheet HTML 921Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 922Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 923Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 924Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 925Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 926Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 927Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 928Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 929Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 925 / 1376 page
background image
Section 15 Serial Communication Interface (SCI, IrDA)
Rev. 1.00 Sep. 19, 2008 Page 895 of 1342
REJ09B0467-0100
Initialization
Read RDR and clear
RDRF flag in SSR to 0
Clear RE bit to 0
Start reception
Start
Error processing
No
No
No
Yes
Yes
ORER = 0 and
PER = 0
RDRF = 1?
All data received?
Yes
Figure 15.30 Example of Reception Processing Flow
15.7.8
Clock Output Control
When the GM bit in SMR is set to 1, the clock output level can be fixed with bits CKE1 and
CKE0 in SCR. At this time, the minimum clock pulse width can be made the specified width.
Figure 15.31 shows the timing for fixing the clock output level. In this example, GM is set to 1,
CKE1 is cleared to 0, and the CKE0 bit is controlled.
Specified pulse width
SCK
CKE0
Specified pulse width
Figure 15.31 Timing for Fixing Clock Output Level



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com