công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2454 bảng dữ liệu(PDF) 819 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2454
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2400 Series
PDF  1376 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2454 bảng dữ liệu(HTML) 819 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2454 Datasheet HTML 815Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 816Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 817Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 818Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 819Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 820Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 821Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 822Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 823Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 819 / 1376 page
background image
Section 13 8-Bit Timers (TMR)
Rev. 1.00 Sep. 19, 2008 Page 789 of 1342
REJ09B0467-0100
13.2
Input/Output Pins
Table 13.1 shows the pin configuration of the 8-bit timer module.
Table 13.1
Pin Configuration
Channel
Name
Symbol
I/O
Function
0
Timer output pin
TMO0
Output
Outputs at compare match
Timer clock input pin
TMCI0
Input
Inputs external clock for counter
Timer reset input pin
TMRI0
Input
Inputs external reset to counter
1
Timer output pin
TMO1
Output
Outputs at compare match
Timer clock input pin
TMCI1
Input
Inputs external clock for counter
Timer reset input pin
TMRI1
Input
Inputs external reset to counter
13.3
Register Descriptions
The 8-bit timer module has the following registers. For details on the module stop control register,
see section 25.1.2, Module Stop Control Registers H and L (MSTPCRH, MSTPCRL).
•
Timer counter_0 (TCNT_0)
•
Time constant register A_0 (TCORA_0)
•
Time constant register B_0 (TCORB_0)
•
Timer control register_0 (TCR_0)
•
Timer control/status register_0 (TCSR_0)
•
Timer counter control register_0 (TCCR_0)
•
Timer counter_1 (TCNT_1)
•
Time constant register A_1 (TCORA_1)
•
Time constant register B_1 (TCORB_1)
•
Timer control register_1 (TCR_1)
•
Timer control/status register_1 (TCSR_1)
•
Timer counter control register_1 (TCCR_1)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com