công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2454 bảng dữ liệu(PDF) 816 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2454
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2400 Series
PDF  1376 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2454 bảng dữ liệu(HTML) 816 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2454 Datasheet HTML 812Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 813Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 814Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 815Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 816Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 817Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 818Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 819Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 820Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 816 / 1376 page
background image
Section 12 Programmable Pulse Generator (PPG)
Rev. 1.00 Sep. 19, 2008 Page 786 of 1342
REJ09B0467-0100
12.5
Usage Notes
12.5.1
Module Stop Mode Setting
PPG operation can be disabled or enabled using the module stop control register. The initial value
is for PPG operation to be halted. Register access is enabled by clearing module stop mode. For
details, refer to section 25, Power-Down Modes.
12.5.2
Operation of Pulse Output Pins
Pins PO0 to PO15 are also used for other peripheral functions such as the TPU. When output by
another peripheral function is enabled, the corresponding pins cannot be used for pulse output.
Note, however, that data transfer from NDR bits to PODR bits takes place, regardless of the usage
of the pins.
Pin functions should be changed only under conditions in which the output trigger event will not
occur.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com