công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CMV8000 bảng dữ liệu(PDF) 16 Page - ams-OSRAM AG

tên linh kiện CMV8000
Giải thích chi tiết về linh kiện  8MP CMOS Machine Vision Image Sensor
PDF  90 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AMSOSRAM [ams-OSRAM AG]
Trang chủ  https://ams-osram.com/
Logo AMSOSRAM - ams-OSRAM AG

CMV8000 bảng dữ liệu(HTML) 16 Page - ams-OSRAM AG

Back Button CMV8000 Datasheet HTML 12Page - ams-OSRAM AG CMV8000 Datasheet HTML 13Page - ams-OSRAM AG CMV8000 Datasheet HTML 14Page - ams-OSRAM AG CMV8000 Datasheet HTML 15Page - ams-OSRAM AG CMV8000 Datasheet HTML 16Page - ams-OSRAM AG CMV8000 Datasheet HTML 17Page - ams-OSRAM AG CMV8000 Datasheet HTML 18Page - ams-OSRAM AG CMV8000 Datasheet HTML 19Page - ams-OSRAM AG CMV8000 Datasheet HTML 20Page - ams-OSRAM AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 90 page
background image
Document Feedback
CMV8000
Typical Operating Characteristics
Preliminary Datasheet
• PUBLIC
DS000609
• v1-00 • 2019-Jun-12
89
│ 15
Parameter
Value
Remark
Frame rate
103 fps
Using a 10-bit/pixel and
600 Mbps data rate. Higher
frame rate is possible in row-
windowing mode.
Timing generation
On-chip
Possibility to control exposure
through an external pin.
PGA
Yes
5 analog gain settings
Programmable registers
Sensor parameters
Window coordinates, timing
parameters, gain & offset,
exposure time, mirrored read-
out in X and Y direction...
HDR mode
Interleaved
Piece-wise linear response
2 exposures for odd/even
columns
Response curve with 2
kneepoints
ADC
10-bit / 12-bit
Column ADC
Interface
LVDS
Serial output data +
synchronization signals
I/O logic levels
LVDS = 1.8 V
Digital I/O = 3.3 V
Cover glass
D263Teco
Double side AR coating, no IR
cut-off filter
R <2.2% abs, 400 nm
–
900 nm, per surface, AOI = 15º



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com