công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPD78CP14KB bảng dữ liệu(PDF) 355 Page - NEC

tên linh kiện MPD78CP14KB
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-BIT SINGLE-CHIP MICROCONTROLLER
PDF  373 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEC [NEC]
Trang chủ  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

MPD78CP14KB bảng dữ liệu(HTML) 355 Page - NEC

Back Button MPD78CP14KB Datasheet HTML 351Page - NEC MPD78CP14KB Datasheet HTML 352Page - NEC MPD78CP14KB Datasheet HTML 353Page - NEC MPD78CP14KB Datasheet HTML 354Page - NEC MPD78CP14KB Datasheet HTML 355Page - NEC MPD78CP14KB Datasheet HTML 356Page - NEC MPD78CP14KB Datasheet HTML 357Page - NEC MPD78CP14KB Datasheet HTML 358Page - NEC MPD78CP14KB Datasheet HTML 359Page - NEC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 355 / 373 page
background image
APPENDIX A
INTROCUTION TO PIGGYBACK PRODUCT
µPD78CG14
On-Chip EPROM Type 8-Bit Microcontroller (with A/D Converter)
The
µPD78CG14 8-bit microcontroller allows program memory (standard 27C256/27C256A EPROM) to be
connected by the piggyback method.
The
µPD78CG14 is pin-compatible with the µPD78C11A/78C12A/78C14 QUIP type 8-bit shingle-chip microcontrollers
with on-chip mask ROM, and has identical functions.
The
µPD78CG14 allows the program to be changed by rewriting the EPROM, and is suitable for µPD78C11A/78C12A/
78C14 evaluation and limited production.
Features
• Compatible with
µPD78C11A/78C12A/78C14 QUIP type products.
• Capacity accessible as piggyback memory can be changed by software (16K/8K/4K bytes)
• Program memory addressing capacity: 65280
× 8 bits
• On-chip RAM capacity: 256
× 8 bits
• Standby functions: HALT mode, hardware/software STOP mode
• CMOS
• Single power supply (5 V
± 10%)
Ordering Information
Part Number
Package
µPD78CG14E
64-pin ceramic piggyback QUIP
337



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com