công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DP83849IFVS/NOPB bảng dữ liệu(PDF) 107 Page - Texas Instruments

tên linh kiện DP83849IFVS/NOPB
Giải thích chi tiết về linh kiện  DP83849IF PHYTER™ DUAL Industrial Temperature with Fiber Support (FX) and Flexible Port Switching Dual Port 10/100 Mb/s Ethernet Physical Layer Tranceiver
PDF  108 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

DP83849IFVS/NOPB bảng dữ liệu(HTML) 107 Page - Texas Instruments

Back Button DP83849IFVS/NOPB Datasheet HTML 100Page - Texas Instruments DP83849IFVS/NOPB Datasheet HTML 101Page - Texas Instruments DP83849IFVS/NOPB Datasheet HTML 102Page - Texas Instruments DP83849IFVS/NOPB Datasheet HTML 103Page - Texas Instruments DP83849IFVS/NOPB Datasheet HTML 104Page - Texas Instruments DP83849IFVS/NOPB Datasheet HTML 105Page - Texas Instruments DP83849IFVS/NOPB Datasheet HTML 106Page - Texas Instruments DP83849IFVS/NOPB Datasheet HTML 107Page - Texas Instruments DP83849IFVS/NOPB Datasheet HTML 108Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 107 / 108 page
background image
www.ti.com
EXAMPLE STENCIL DESIGN
80X (1.5)
80X (0.3)
76X (0.5)
(R0.05) TYP
(13.4)
(13.4)
TQFP - 1.2 mm max height
PFC0080A
PLASTIC QUAD FLATPACK
4215165/B 06/2017
NOTES: (continued)
7. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate
design recommendations.
8. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.
SYMM
SYMM
80
61
21
40
41
60
1
20
SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.1 mm THICK STENCIL
SCALE:6X



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com