công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

S25FL128SDSNFAQ bảng dữ liệu(PDF) 25 Page - Cypress Semiconductor

tên linh kiện S25FL128SDSNFAQ
Giải thích chi tiết về linh kiện  128 Mbit (16 Mbyte)/256 Mbit (32 Mbyte) 128 Mbit (16 Mbyte)/256 Mbit (32 Mbyte)
PDF  149 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CYPRESS [Cypress Semiconductor]
Trang chủ  http://www.cypress.com
Logo CYPRESS - Cypress Semiconductor

S25FL128SDSNFAQ bảng dữ liệu(HTML) 25 Page - Cypress Semiconductor

Back Button S25FL128SDSNFAQ Datasheet HTML 21Page - Cypress Semiconductor S25FL128SDSNFAQ Datasheet HTML 22Page - Cypress Semiconductor S25FL128SDSNFAQ Datasheet HTML 23Page - Cypress Semiconductor S25FL128SDSNFAQ Datasheet HTML 24Page - Cypress Semiconductor S25FL128SDSNFAQ Datasheet HTML 25Page - Cypress Semiconductor S25FL128SDSNFAQ Datasheet HTML 26Page - Cypress Semiconductor S25FL128SDSNFAQ Datasheet HTML 27Page - Cypress Semiconductor S25FL128SDSNFAQ Datasheet HTML 28Page - Cypress Semiconductor S25FL128SDSNFAQ Datasheet HTML 29Page - Cypress Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 25 / 149 page
background image
Document Number: 001-98283 Rev. *M
Page 24 of 148
S25FL128S/S25FL256S
4.3.2
Temperature Ranges
Note:
1. Industrial Plus operating and performance parameters will be determined by device characterization and may vary from standard industrial temperature range devices
as currently shown in this specification.
4.3.3
Input Signal Overshoot
During DC conditions, input or I/O signals should remain equal to or between VSS and VIO. During voltage transitions, inputs or I/Os
may overshoot VSS to –2.0V or overshoot to VIO +2.0V, for periods up to 20 ns.
Figure 19. Maximum Negative Overshoot Waveform
Figure 20. Maximum Positive Overshoot Waveform
Parameter
Symbol
Device
Spec
Unit
Min
Max
Ambient Temperature
TA
Industrial (I)
–40
+85
°C
Industrial Plus (V)
–40
+105
Extended (N)
–40
+125
Automotive, AEC-Q100 Grade 3 (A)
–40
+85
Automotive, AEC-Q100 Grade 2 (B)
–40
+105
Automotive AEC-Q100 Grade 1 (M)
–40
+125
VIL
- 2.0V
20 ns
20 ns
20 ns
VIH
VIO + 2.0V
20 ns
20 ns
20 ns



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com