công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

S25FL128SDSNFAQ bảng dữ liệu(PDF) 82 Page - Cypress Semiconductor

tên linh kiện S25FL128SDSNFAQ
Giải thích chi tiết về linh kiện  128 Mbit (16 Mbyte)/256 Mbit (32 Mbyte) 128 Mbit (16 Mbyte)/256 Mbit (32 Mbyte)
PDF  149 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CYPRESS [Cypress Semiconductor]
Trang chủ  http://www.cypress.com
Logo CYPRESS - Cypress Semiconductor

S25FL128SDSNFAQ bảng dữ liệu(HTML) 82 Page - Cypress Semiconductor

Back Button S25FL128SDSNFAQ Datasheet HTML 78Page - Cypress Semiconductor S25FL128SDSNFAQ Datasheet HTML 79Page - Cypress Semiconductor S25FL128SDSNFAQ Datasheet HTML 80Page - Cypress Semiconductor S25FL128SDSNFAQ Datasheet HTML 81Page - Cypress Semiconductor S25FL128SDSNFAQ Datasheet HTML 82Page - Cypress Semiconductor S25FL128SDSNFAQ Datasheet HTML 83Page - Cypress Semiconductor S25FL128SDSNFAQ Datasheet HTML 84Page - Cypress Semiconductor S25FL128SDSNFAQ Datasheet HTML 85Page - Cypress Semiconductor S25FL128SDSNFAQ Datasheet HTML 86Page - Cypress Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 82 / 149 page
background image
Document Number: 001-98283 Rev. *M
Page 81 of 148
S25FL128S/S25FL256S
Figure 56. AutoBoot Sequence (CR1[1]=1)
9.3.13 AutoBoot Register Read (ABRD 14h)
The AutoBoot Register Read command is shifted into SI. Then the 32-bit AutoBoot Register is shifted out on SO, least significant
byte first, most significant bit of each byte first. It is possible to read the AutoBoot Register continuously by providing multiples of 32
clock cycles. If the QUAD bit CR1[1] is cleared to 0, the maximum operating clock frequency for ABRD command is 133 MHz. If the
QUAD bit CR1[1] is set to 1, the maximum operating clock frequency for ABRD command is 104 MHz.
Figure 57. AutoBoot Register Read (ABRD) Command
-
-
-n+2
n+1
n
-
-
-
0
n+7
n+6
n+5
n+4
Wait State
tWS
5
51
1
51
51
n+9
n+8
SCK
IO0
IO1
High Impedance
DATA OUT 1
5
CS#
n+3
4
4
40
0
040
High Impedance
4
6
62
2
6262
High Impedance
6
IO2
7
73
3
7373
High Impedance
MSB
7
IO3
24
25
7
6
5
4
26
1
3
210
9
8
7
6
5
4
0
38
37
11
Instruction
SCK
SO
High Impedance
MSB
AutoBoot Register
SI
39
40
MSB
7
CS#
0
1
7
6
5
4
3
2
MSB



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com