công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

S25FL128SDSNFAQ bảng dữ liệu(PDF) 29 Page - Cypress Semiconductor

tên linh kiện S25FL128SDSNFAQ
Giải thích chi tiết về linh kiện  128 Mbit (16 Mbyte)/256 Mbit (32 Mbyte) 128 Mbit (16 Mbyte)/256 Mbit (32 Mbyte)
PDF  149 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CYPRESS [Cypress Semiconductor]
Trang chủ  http://www.cypress.com
Logo CYPRESS - Cypress Semiconductor

S25FL128SDSNFAQ bảng dữ liệu(HTML) 29 Page - Cypress Semiconductor

Back Button S25FL128SDSNFAQ Datasheet HTML 25Page - Cypress Semiconductor S25FL128SDSNFAQ Datasheet HTML 26Page - Cypress Semiconductor S25FL128SDSNFAQ Datasheet HTML 27Page - Cypress Semiconductor S25FL128SDSNFAQ Datasheet HTML 28Page - Cypress Semiconductor S25FL128SDSNFAQ Datasheet HTML 29Page - Cypress Semiconductor S25FL128SDSNFAQ Datasheet HTML 30Page - Cypress Semiconductor S25FL128SDSNFAQ Datasheet HTML 31Page - Cypress Semiconductor S25FL128SDSNFAQ Datasheet HTML 32Page - Cypress Semiconductor S25FL128SDSNFAQ Datasheet HTML 33Page - Cypress Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 29 / 149 page
background image
Document Number: 001-98283 Rev. *M
Page 28 of 148
S25FL128S/S25FL256S
5.
Timing Specifications
5.1
Key to Switching Waveforms
Figure 23. Waveform Element Meanings
Figure 24. Input, Output, and Timing Reference Levels
5.2
AC Test Conditions
Figure 25. Test Setup
Notes:
1. Output High-Z is defined as the point where data is no longer driven.
2. Input slew rate: 1.5 V/ns.
3. AC characteristics tables assume clock and data signals have the same slew rate (slope).
4. DDR Operation.
Table 9. AC Measurement Conditions
Symbol
Parameter
Min
Max
Unit
CL
Load Capacitance
30
15 (4)
pF
Input Rise and Fall Times
2.4
ns
Input Pulse Voltage
0.2 x VIO to 0.8 VIO
V
Input Timing Ref Voltage
0.5 VIO
V
Output Timing Ref Voltage
0.5 VIO
V
Input
Symbol
Output
Valid at logic high or low
Valid at logic high or low
High Impedance
Any change permitted
Logic high Logic low
Valid at logic high or low
Valid at logic high or low
High Impedance
Changing, state unknown Logic high Logic low
VIO + 0.4V
0.7 x VIO
0.2 x VIO
- 0.5V
Timing Reference Level
0.5 x VIO
0.85 x VIO
0.15 x VIO
Input Levels
Output Levels
Device
Under
Test
CL



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com