công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

S25FL128SDSNFAQ bảng dữ liệu(PDF) 103 Page - Cypress Semiconductor

tên linh kiện S25FL128SDSNFAQ
Giải thích chi tiết về linh kiện  128 Mbit (16 Mbyte)/256 Mbit (32 Mbyte) 128 Mbit (16 Mbyte)/256 Mbit (32 Mbyte)
PDF  149 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CYPRESS [Cypress Semiconductor]
Trang chủ  http://www.cypress.com
Logo CYPRESS - Cypress Semiconductor

S25FL128SDSNFAQ bảng dữ liệu(HTML) 103 Page - Cypress Semiconductor

Back Button S25FL128SDSNFAQ Datasheet HTML 99Page - Cypress Semiconductor S25FL128SDSNFAQ Datasheet HTML 100Page - Cypress Semiconductor S25FL128SDSNFAQ Datasheet HTML 101Page - Cypress Semiconductor S25FL128SDSNFAQ Datasheet HTML 102Page - Cypress Semiconductor S25FL128SDSNFAQ Datasheet HTML 103Page - Cypress Semiconductor S25FL128SDSNFAQ Datasheet HTML 104Page - Cypress Semiconductor S25FL128SDSNFAQ Datasheet HTML 105Page - Cypress Semiconductor S25FL128SDSNFAQ Datasheet HTML 106Page - Cypress Semiconductor S25FL128SDSNFAQ Datasheet HTML 107Page - Cypress Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 103 / 149 page
background image
Document Number: 001-98283 Rev. *M
Page 102 of 148
S25FL128S/S25FL256S
Figure 64. Page Program (PP) Command Sequence (3-byte Address, 02h)
Figure 65. Page Program (4PP) Command Sequence (4-byte Address, 12h)
1
3
2
10
9
8
7
6
5
4
0
31
30
29
28
Instruction
24-Bit
Address
23
21
22
1
3
2
0
36
35
34
33
32
39
38
37
1
3
2
0
7
6
5
4
Data Byte 1
1
3
2
0
7
6
5
4
Data Byte 2
44
43
42
41
40
47
46
45
52
51
59
49
48
55
54
53
1
3
2
0
7
6
5
4
Data Byte 3
Data Byte 512
SCK
SI
SCK
SI
MSB
MSB
MSB
MSB
MSB
CS
CS
1
3
2
0
7
6
5
4
#
#
1
3
2
10
9
8
7
6
5
4
0
39
38
37
36
Instruction
32-Bit
Address
31
29
30
1
3
2
0
44
43
42
41
40
47
46
45
1
3
2
0
7
6
5
4
Data Byte 1
1
3
2
0
7
6
5
4
Data Byte 2
52
51
50
49
48
55
54
53
60
59
58
57
56
63
62
61
1
3
2
0
7
6
5
4
Data Byte 3
Data Byte 512
SCK
SI
SCK
SI
MSB
MSB
MSB
MSB
MSB
CS
CS
1
3
2
0
7
6
5
4
#
#



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com