công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TMP86CS25AFG bảng dữ liệu(PDF) 187 Page - Toshiba Semiconductor

tên linh kiện TMP86CS25AFG
Giải thích chi tiết về linh kiện  8 Bit Microcontroller
PDF  194 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TMP86CS25AFG bảng dữ liệu(HTML) 187 Page - Toshiba Semiconductor

Back Button TMP86CS25AFG Datasheet HTML 183Page - Toshiba Semiconductor TMP86CS25AFG Datasheet HTML 184Page - Toshiba Semiconductor TMP86CS25AFG Datasheet HTML 185Page - Toshiba Semiconductor TMP86CS25AFG Datasheet HTML 186Page - Toshiba Semiconductor TMP86CS25AFG Datasheet HTML 187Page - Toshiba Semiconductor TMP86CS25AFG Datasheet HTML 188Page - Toshiba Semiconductor TMP86CS25AFG Datasheet HTML 189Page - Toshiba Semiconductor TMP86CS25AFG Datasheet HTML 190Page - Toshiba Semiconductor TMP86CS25AFG Datasheet HTML 191Page - Toshiba Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 187 / 194 page
background image
Page 177
TMP86CS25AFG
18.3 DC Characteristics
Note 1: Typical values show those at Topr = 25
°C, VDD = 5 V
Note 2: Input current (IIN1, IIN3): The current through pull-up or pull-down resistor is not included.
Note 3: IDD does not include IREF current.
Note 4: The supply currents in SLOW2 and SLEEP2 modes are equivalent to those in IDLE0, IDLE1, and IDLE2 modes.
(VSS = 0 V, Topr = −40 to 85°C)
Parameter
Symbol
Pins
Condition
Min
Typ.
Max
Unit
Hysteresis Voltage
VHS
Hysteresis input
–
0.9
–
V
Input Current
IIN1
TEST
VDD = 5.5 V
VIN = 5.5 V/0 V
––
±2
µA
IIN2
Sink Open Drain,
Tri-state Port
IIN3
RESET
, STOP
Input Resistance
RIN1
TEST Pull-Down
VDD = 5.5 V, VIN = 5.5 V
–70–
k
Ω
RIN2
RESET
Pull-Up
VDD = 5.5 V, VIN = 0 V
100
220
450
Output Leakage
Current
ILO
Sink Open Drain,
Tri-state Port
VDD = 5.5 V, VOUT = 5.5 V/0 V
––
±2
µA
Output High Voltage
VOH2
Tri-state Port
VDD = 4.5 V, IOH = −0.7 mA
4.1
–
–
V
Output Low Voltage
VOL
Except XOUT and P30
to P33 Port
VDD = 4.5 V, IOL = 1.6 mA
––
0.4
Output Low Current
IOL
High Current Port (P30
to P33 Port)
VDD = 4.5 V, VOL = 1.0 V
–20–
mA
Supply Current in
NORMAL 1, 2 mode
IDD
VDD = 5.5 V
VIN = 5.3 V/0.2 V
fc = 16 MHz
fs = 32.768 kHz
–6.0
7.0
mA
Supply Current in
IDLE0, 1, 2 mode
–4.2
5.0
Supply Current in
SLOW1 mode
VDD = 3.0 V
VIN = 2.8 V/0.2 V
fs = 32.768 kHz
–8.5
25
µA
Supply Current in
SLEEP1 mode
–5.0
15
Supply Current in
SLEEP0 mode
–3.0
13
Supply Current in
STOP mode
VDD = 5.5 V
VIN = 5.3 V/0.2 V
–0.5
10



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com