công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TMP86CS25AFG bảng dữ liệu(PDF) 183 Page - Toshiba Semiconductor

tên linh kiện TMP86CS25AFG
Giải thích chi tiết về linh kiện  8 Bit Microcontroller
PDF  194 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TMP86CS25AFG bảng dữ liệu(HTML) 183 Page - Toshiba Semiconductor

Back Button TMP86CS25AFG Datasheet HTML 179Page - Toshiba Semiconductor TMP86CS25AFG Datasheet HTML 180Page - Toshiba Semiconductor TMP86CS25AFG Datasheet HTML 181Page - Toshiba Semiconductor TMP86CS25AFG Datasheet HTML 182Page - Toshiba Semiconductor TMP86CS25AFG Datasheet HTML 183Page - Toshiba Semiconductor TMP86CS25AFG Datasheet HTML 184Page - Toshiba Semiconductor TMP86CS25AFG Datasheet HTML 185Page - Toshiba Semiconductor TMP86CS25AFG Datasheet HTML 186Page - Toshiba Semiconductor TMP86CS25AFG Datasheet HTML 187Page - Toshiba Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 183 / 194 page
background image
Page 173
TMP86CS25AFG
17. Input/Output Circuitry
17.1 Control Pins
The input/output circuitries of the TMP86CS25AFG control pins are shown below.
Note: The TEST pin of the TMP86PS25 does not have a pull-down resistor and protect diode (D1). Fix the TEST pin at low-level.
Control Pin
I/O
Input/Output Circuitry
Remarks
XIN
XOUT
Input
Output
Resonator connecting pins
(high-frequency)
Rf = 1.2 MΩ (typ.)
RO = 1.0 kΩ (typ.)
XTIN
XTOUT
Input
Output
Resonator connecting pins
(Low-frequency)
Rf = 6 MΩ (typ.)
RO = 220 kΩ (typ.)
RESET
I/O
Sink open drain output
Hysteresis input
Pull-up resistor
RIN = 220 kΩ (typ.)
R = 1 k
Ω (typ.)
TEST
Input
Pull-down resistor
RIN = 70 kΩ (typ.)
R = 1 k
Ω (typ.)
fc
Rf
RO
Osc. enable
XIN
XOUT
VDD
VDD
fs
Rf
R
RO
XTIN
XTOUT
VDD
VDD
XTEN
Osc. enable
RIN
VDD
Address trap reset
Watchdog timer reset
System clock reset
Reset input
R
VDD
RIN
R
D1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com