công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TLE5012B bảng dữ liệu(PDF) 47 Page - Infineon Technologies AG

tên linh kiện TLE5012B
Giải thích chi tiết về linh kiện  Giant Magneto Resistance (GMR)-based principle
PDF  50 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Trang chủ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

TLE5012B bảng dữ liệu(HTML) 47 Page - Infineon Technologies AG

Back Button TLE5012B Datasheet HTML 42Page - Infineon Technologies AG TLE5012B Datasheet HTML 43Page - Infineon Technologies AG TLE5012B Datasheet HTML 44Page - Infineon Technologies AG TLE5012B Datasheet HTML 45Page - Infineon Technologies AG TLE5012B Datasheet HTML 46Page - Infineon Technologies AG TLE5012B Datasheet HTML 47Page - Infineon Technologies AG TLE5012B Datasheet HTML 48Page - Infineon Technologies AG TLE5012B Datasheet HTML 49Page - Infineon Technologies AG TLE5012B Datasheet HTML 50Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 47 / 50 page
background image
TLE5012B
Package Information
Data Sheet
47
Rev. 2.0, 2014-02
6
Package Information
6.1
Package Parameters
6.2
Package Outline
Figure 6-1 PG-DSO-8 package dimension
Table 6-1
Package Parameters
Parameter
Symbol Limit Values
Unit
Notes
Min. Typ. Max.
Thermal resistance
RthJA
150
200 K/W
Junction to air1)
1) according to Jedec JESD51-7
RthJC
75 K/W
Junction to case
RthJL
85 K/W
Junction to lead
Soldering moisture level
MSL 3
260°C
Lead Frame
Cu
Plating
Sn 100%
> 7
μm



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com