công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TLE5012B bảng dữ liệu(PDF) 40 Page - Infineon Technologies AG

tên linh kiện TLE5012B
Giải thích chi tiết về linh kiện  Giant Magneto Resistance (GMR)-based principle
PDF  50 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Trang chủ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

TLE5012B bảng dữ liệu(HTML) 40 Page - Infineon Technologies AG

Back Button TLE5012B Datasheet HTML 36Page - Infineon Technologies AG TLE5012B Datasheet HTML 37Page - Infineon Technologies AG TLE5012B Datasheet HTML 38Page - Infineon Technologies AG TLE5012B Datasheet HTML 39Page - Infineon Technologies AG TLE5012B Datasheet HTML 40Page - Infineon Technologies AG TLE5012B Datasheet HTML 41Page - Infineon Technologies AG TLE5012B Datasheet HTML 42Page - Infineon Technologies AG TLE5012B Datasheet HTML 43Page - Infineon Technologies AG TLE5012B Datasheet HTML 44Page - Infineon Technologies AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 40 / 50 page
background image
TLE5012B
Specification
Data Sheet
40
Rev. 2.0, 2014-02
Electrical angle accuracy
αelect
0.6
1 °
1 pole pair with
autocalibration1)2)
1.2
2 °
2 pole pairs with autocal.1)2)
1.8
3 °
3 pole pairs with autocal.1)2)
2.4
4 °
4 pole pairs with autocal.1)2)
3.0
5 °
5 pole pairs with autocal.1)2)
3.6
6 °
6 pole pairs with autocal.1)2)
4.2
7 °
7 pole pairs with autocal.1)2)
4.8
8 °
8 pole pairs with autocal.1)2)
5.4
9 °
9 pole pairs with autocal.1)2)
6.0
10 °
10 pole pairs with
autocal.1)2)
6.6
11 °
11 pole pairs with
autocal.1)2)
7.2
12 °
12 pole pairs with
autocal.1)2)
7.8
13 °
13 pole pairs with
autocal.1)2)
8.4
14 °
14 pole pairs with
autocal.1)2)
9.0
15 °
15 pole pairs with
autocal.1)2)
9.6
16 °
16 pole pairs with
autocal.1)2)
Mechanical angle switching
hysteresis
αHShystm
0
0.703 °
Selectable by
IFAB_HYST2)3)4)
Table 4-23 Hall Switch Mode (cont’d)
Parameter
Symbol
Values
Unit
Note / Test Condition
Min.
Typ.
Max.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com