công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GD25QL32CXIGX bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - ELM Electronics

tên linh kiện GD25QL32CXIGX
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.8V Uniform Sector Dual and Quad Serial Flash
PDF  62 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ELM [ELM Electronics]
Trang chủ  http://www.elmelectronics.com
Logo ELM - ELM Electronics

GD25QL32CXIGX bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - ELM Electronics

Back Button GD25QL32CXIGX Datasheet HTML 9Page - ELM Electronics GD25QL32CXIGX Datasheet HTML 10Page - ELM Electronics GD25QL32CXIGX Datasheet HTML 11Page - ELM Electronics GD25QL32CXIGX Datasheet HTML 12Page - ELM Electronics GD25QL32CXIGX Datasheet HTML 13Page - ELM Electronics GD25QL32CXIGX Datasheet HTML 14Page - ELM Electronics GD25QL32CXIGX Datasheet HTML 15Page - ELM Electronics GD25QL32CXIGX Datasheet HTML 16Page - ELM Electronics GD25QL32CXIGX Datasheet HTML 17Page - ELM Electronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 62 page
background image
13
Rev.1.0
62 -
http://www.elm-tech.com
GD25LQ32CxIGx 1.8V Uniform Sector Dual and Quad Serial Flash
Command Name
Byte 1
Byte 2
Byte 3
Byte 4
Byte 5
Byte 6
Clock Number
(0, 1)
(2, 3)
(4, 5)
(6, 7)
(8, 9)
(10, 11)
Write Enable
06H
Volatile SR Write Enable
50H
Write Disable
04H
Read Status Register
05H
(S7-S0)
Read Status Register-1
35H
(S15-S8)
Read Status Register-2
15H
(S1-S0)
Write Status Register
01H
(S7-S0)
(S15-S8)
Page Program
02H
A23-A16
A15-A8
A7-A0
(D7-D0)
Next byte
Sector Erase
20H
A23-A16
A15-A8
A7-A0
Block Erase (32K)
52H
A23-A16
A15-A8
A7-A0
Block Erase (64K)
D8H
A23-A16
A15-A8
A7-A0
Chip Erase
C7/60H
Program/Erase Suspend
75H
Program/Erase Resume
7AH
Deep Power-Down
B9H
Set Read Parameters
C0H
P7-P0
Fast Read
0BH
A23-A16
A15-A8
A7-A0
dummy
(D7-D0)
Burst Read with Wrap
0CH
A23-A16
A15-A8
A7-A0
dummy
(D7-D0)
Quad I/O Fast Read
EBH
A23-A16
A15-A8
A7-A0
M7-M0
(D7-D0)
Release From Deep Power-Down,
and Read Device ID
ABH
dummy
dummy
dummy
(ID7- ID0)
Manufacturer/Device ID
90H
dummy
dummy
00H
(M7- M0)
(ID7-ID0)
Read Identification
9FH
(M7-M0)
(ID15- ID8) (ID7- ID0)
Read Serial Flash
Discoverable Parameter (10)
5AH
A23-A16
A15-A8
A7-A0
dummy
(D7-D0)
Disable QPI
FFH
Enable Reset
66H
Reset
99H
Table 2a. Commands (QPI)
NOTE:
(1) Dual Output data
IO0 = (D6, D4, D2, D0)
IO1 = (D7, D5, D3, D1)
(2) Dual Input Address
IO0 = A22, A20, A18, A16, A14, A12, A10, A8 A6, A4, A2, A0, M6, M4, M2, M0
IO1 = A23, A21, A19, A17, A15, A13, A11, A9 A7, A5, A3, A1, M7, M5, M3, M1
(3) Quad Output Data
IO0 = (D4, D0, …..)
IO1 = (D5, D1, …..)
IO2 = (D6, D2, …..)
IO3 = (D7, D3,…..)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com