công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GD25QL32CXIGX bảng dữ liệu(PDF) 46 Page - ELM Electronics

tên linh kiện GD25QL32CXIGX
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.8V Uniform Sector Dual and Quad Serial Flash
PDF  62 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ELM [ELM Electronics]
Trang chủ  http://www.elmelectronics.com
Logo ELM - ELM Electronics

GD25QL32CXIGX bảng dữ liệu(HTML) 46 Page - ELM Electronics

Back Button GD25QL32CXIGX Datasheet HTML 42Page - ELM Electronics GD25QL32CXIGX Datasheet HTML 43Page - ELM Electronics GD25QL32CXIGX Datasheet HTML 44Page - ELM Electronics GD25QL32CXIGX Datasheet HTML 45Page - ELM Electronics GD25QL32CXIGX Datasheet HTML 46Page - ELM Electronics GD25QL32CXIGX Datasheet HTML 47Page - ELM Electronics GD25QL32CXIGX Datasheet HTML 48Page - ELM Electronics GD25QL32CXIGX Datasheet HTML 49Page - ELM Electronics GD25QL32CXIGX Datasheet HTML 50Page - ELM Electronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 46 / 62 page
background image
46
Rev.1.0
62 -
http://www.elm-tech.com
GD25LQ32CxIGx 1.8V Uniform Sector Dual and Quad Serial Flash
7.31. Set Read Parameters (C0H)
In QPI mode the “Set Read Parameters (C0H)” command can be used to configure the number of dummy
clocks for “Fast Read (0BH)”, “Quad I/O Fast Read (EBH)” and “Burst Read with Wrap (0CH)” command, and
to configure the number of bytes of “Wrap Length” for the “Burst Read with Wrap (0CH)” command. The “Wrap
Length” is set by W5-6 bit in the “Set Burst with Wrap (77H)” command. This setting will remain unchanged
when the device is switched from Standard SPI mode to QPI mode.
P5-P4
Dummy Clocks
Maximum Read Freq.
P1-P0
Wrap Length
0 0
4
80MHz
0 0
8-byte
0 1
4
80MHz
0 1
16-byte
1 0
6
108MHz
1 0
32-byte
1 1
8
133MHz
1 1
64-byte
Figure 33. Set Read Parameters command Sequence Diagram
CS#
SCLK
IO0
IO1
IO2
IO3
0
1
2
3
Command
C0H
P4 P0
P6 P2
P7 P3
P5 P1
Read
Parameters



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com