công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GD25QL32CXIGX bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - ELM Electronics

tên linh kiện GD25QL32CXIGX
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.8V Uniform Sector Dual and Quad Serial Flash
PDF  62 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ELM [ELM Electronics]
Trang chủ  http://www.elmelectronics.com
Logo ELM - ELM Electronics

GD25QL32CXIGX bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - ELM Electronics

Back Button GD25QL32CXIGX Datasheet HTML 5Page - ELM Electronics GD25QL32CXIGX Datasheet HTML 6Page - ELM Electronics GD25QL32CXIGX Datasheet HTML 7Page - ELM Electronics GD25QL32CXIGX Datasheet HTML 8Page - ELM Electronics GD25QL32CXIGX Datasheet HTML 9Page - ELM Electronics GD25QL32CXIGX Datasheet HTML 10Page - ELM Electronics GD25QL32CXIGX Datasheet HTML 11Page - ELM Electronics GD25QL32CXIGX Datasheet HTML 12Page - ELM Electronics GD25QL32CXIGX Datasheet HTML 13Page - ELM Electronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 62 page
background image
9
Rev.1.0
62 -
http://www.elm-tech.com
GD25LQ32CxIGx 1.8V Uniform Sector Dual and Quad Serial Flash
×
×
1
1
1
0 to 63
000000H-3FFFFFH
4MB
ALL
1
0
0
0
1
63
3FF000H-3FFFFFH
4KB
Top Block
1
0
0
1
0
63
3FE000H-3FFFFFH
8KB
Top Block
1
0
0
1
1
63
3FC000H-3FFFFFH
16KB
Top Block
1
0
1
0
×
63
3F8000H-3FFFFFH
32KB
Top Block
1
0
1
1
0
63
3F8000H-3FFFFFH
32KB
Top Block
1
1
0
0
1
0
000000H-000FFFH
4KB
Bottom Block
1
1
0
1
0
0
000000H-001FFFH
8KB
Bottom Block
1
1
0
1
1
0
000000H-003FFFH
16KB
Bottom Block
1
1
1
0
×
0
000000H-007FFFH
32KB
Bottom Block
1
1
1
1
0
0
000000H-007FFFH
32KB
Bottom Block
Status Register Content
Memory Content
BP4 BP3 BP2 BP1 BP0
Blocks
Addresses
Density
Portion
×
×
0
0
0
ALL
000000H-3FFFFFH
4MB
ALL
0
0
0
0
1
0 to 62
000000H-3EFFFFH
4032KB
Lower 63/64
0
0
0
1
0
0 to 61
000000H-3DFFFFH
3968KB
Lower 31/32
0
0
0
1
1
0 to 59
000000H-3BFFFFH
3840KB
Lower 15/16
0
0
1
0
0
0 to 55
000000H-37FFFFH
3584KB
Lower 7/8
0
0
1
0
1
0 to 47
000000H-37FFFFH
3MB
Lower 3/4
0
0
1
1
0
0 to 31
000000H-2FFFFFH
2MB
Lower 1/2
0
1
0
0
1
1 to 63
010000H-3FFFFFH
4032KB
Upper 63/64
0
1
0
1
0
2 to 63
020000H-3FFFFFH
3968KB
Upper 31/32
0
1
0
1
1
4 to 63
040000H-3FFFFFH
3840KB
Upper 15/16
0
1
1
0
0
8 to 63
080000H-3FFFFFH
3584KB
Upper 7/8
0
1
1
0
1
16 to 63
100000H-3FFFFFH
3MB
Upper 3/4
0
1
1
1
0
32 to 63
200000H-3FFFFFH
2MB
Upper 1/2
×
×
1
1
1
NONE
NONE
NONE
NONE
1
0
0
0
1
0 to 63
000000H-3FEFFFH
4092KB
Lower 1023/1024
1
0
0
1
0
0 to 63
000000H-3FDFFFH
4088KB
Lower 511/512
1
0
0
1
1
0 to 63
000000H-3FBFFFH
4080KB
Lower 255/256
1
0
1
0
×
0 to 63
000000H-3F7FFFH
4064KB
Lower 127/128
1
0
1
1
0
0 to 63
000000H-3F7FFFH
4064KB
Lower 127/128
1
1
0
0
1
0 to 63
001000H-3FFFFFH
4092KB
Upper 1023/1024
1
1
0
1
0
0 to 63
002000H-3FFFFFH
4088KB
Upper 511/512
1
1
0
1
1
0 to 63
004000H-3FFFFFH
4080KB
Upper 255/256
1
1
1
0
×
0 to 63
008000H-3FFFFFH
4064KB
Upper 127/128
1
1
1
1
0
0 to 63
008000H-3FFFFFH
4064KB
Upper 127/128
Table 1a. GD25LQ32C Protected area size (CMP=1)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com