| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
TNETV2501INPGF bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Texas Instruments |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TNETV2501INPGF bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Texas Instruments |
|
10 / 197 page ![]() Figures 10 December 2002 − Revised November 2008 SPRS206K Figure Page 5−23 External Interrupt Timings 162 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5−24 External Interrupt Acknowledge Timings 162 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5−25 XF Timings 163 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5−26 General-Purpose Input/Output (GPIOx) Signal Timings 164 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5−27 Parallel General-Purpose Input/Output (PGPIOx) Signal Timings 165 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5−28 TIM0/TIM1/WDTOUT Timings When Configured as Timer Input Pins 166 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5−29 TIM0/TIM1/WDTOUT Timings When Configured as Timer Output Pins 166 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5−30 TIM0/TIM1/WDTOUT General-Purpose I/O Timings 167 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5−31 TIM0/TIM1/WDTOUT Interrupt Timings 168 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5−32 McBSP Receive Timings 171 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5−33 McBSP Transmit Timings 171 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5−34 McBSP General-Purpose I/O Timings 172 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5−35 McBSP Timings as SPI Master or Slave: CLKSTP = 10b, CLKXP = 0 174 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5−36 McBSP Timings as SPI Master or Slave: CLKSTP = 11b, CLKXP = 0 175 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5−37 McBSP Timings as SPI Master or Slave: CLKSTP = 10b, CLKXP = 1 177 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5−38 McBSP Timings as SPI Master or Slave: CLKSTP = 11b, CLKXP = 1 178 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5−39 Multiplexed Read Timings Using HPI.HAS 181 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5−40 Multiplexed Read Timings With HPI.HAS Held High 182 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5−41 Multiplexed Write Timings Using HPI.HAS 183 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5−42 Multiplexed Write Timings With HPI.HAS Held High 184 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5−43 HINT Timings 184 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5−44 HPI General-Purpose I/O Timings 185 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5−45 HPI.HAS Interrupt Timings 186 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5−46 I2C Receive Timings 187 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5−47 I2C Transmit Timings 188 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5−48 UART Timings 189 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |