công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CS5376A bảng dữ liệu(PDF) 31 Page - Cirrus Logic

tên linh kiện CS5376A
Giải thích chi tiết về linh kiện  LOW POWER MULTI CHANNEL DECIMATION FILTER
PDF  107 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CIRRUS [Cirrus Logic]
Trang chủ  http://www.cirrus.com
Logo CIRRUS - Cirrus Logic

CS5376A bảng dữ liệu(HTML) 31 Page - Cirrus Logic

Back Button CS5376A Datasheet HTML 27Page - Cirrus Logic CS5376A Datasheet HTML 28Page - Cirrus Logic CS5376A Datasheet HTML 29Page - Cirrus Logic CS5376A Datasheet HTML 30Page - Cirrus Logic CS5376A Datasheet HTML 31Page - Cirrus Logic CS5376A Datasheet HTML 32Page - Cirrus Logic CS5376A Datasheet HTML 33Page - Cirrus Logic CS5376A Datasheet HTML 34Page - Cirrus Logic CS5376A Datasheet HTML 35Page - Cirrus Logic Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 31 / 107 page
background image
CS5376A
31
Table 6. Example EEPROM File
Addr
Data
Description
00
00
Mfg header
01
00
02
00
03
00
04
00
05
00
06
00
07
00
08
00
09
00
0A
00
0B
00
0C
00
0D
00
0E
00
0F
00
10
04
Write ROM Coefficients
11
00
12
22
13
00
14
06
Write TBS ROM Data
15
01
Write CONFIG Register
16
00
17
00
18
00
19
07
1A
04
1B
31
1C
01
Write FILTCFG Register
1D
00
1E
00
1F
20
Addr
Data
Description
20
00
21
02
22
40
23
01
Write TBSCFG Register
24
00
25
00
26
2A
27
07
28
40
29
40
2A
01
Write TBSGAIN Register
2B
00
2C
00
2D
2B
2E
04
2F
B0
30
00
31
07
Filter Start



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com