công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CS5376A bảng dữ liệu(PDF) 67 Page - Cirrus Logic

tên linh kiện CS5376A
Giải thích chi tiết về linh kiện  LOW POWER MULTI CHANNEL DECIMATION FILTER
PDF  107 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CIRRUS [Cirrus Logic]
Trang chủ  http://www.cirrus.com
Logo CIRRUS - Cirrus Logic

CS5376A bảng dữ liệu(HTML) 67 Page - Cirrus Logic

Back Button CS5376A Datasheet HTML 63Page - Cirrus Logic CS5376A Datasheet HTML 64Page - Cirrus Logic CS5376A Datasheet HTML 65Page - Cirrus Logic CS5376A Datasheet HTML 66Page - Cirrus Logic CS5376A Datasheet HTML 67Page - Cirrus Logic CS5376A Datasheet HTML 68Page - Cirrus Logic CS5376A Datasheet HTML 69Page - Cirrus Logic CS5376A Datasheet HTML 70Page - Cirrus Logic CS5376A Datasheet HTML 71Page - Cirrus Logic Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 67 / 107 page
background image
CS5376A
67
loopback testing expects 512 kHz
∆Σ data for the
MDATA inputs.
A mismatch of the TBS generator full scale output
and the MDATA full scale input results in an am-
plitude mismatch when testing in loopback mode.
The TBS generator outputs a 75% maximum one’s
density, while the MDATA inputs expect an 86%
maximum one’s density from a
∆Σ modulator, re-
sulting in a measured full scale error of -3.6 dB.
17.8 TBS Synchronization
When the TSYNC bit is set in the TBSCFG regis-
ter, the MSYNC signal resets the sine wave data
pointer and phase aligns the TBS signal output.
Once the digital filter is settled, all CS5376A de-
vices receiving the SYNC signal will have identical
TBS signal phase. See “Synchronization” on
page 25 for more information about the SYNC and
MSYNC signals.
If TSYNC is clear, MSYNC has no effect on the
TBS data pointer and no change in the TBS output
phase will occur during synchronization.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com