công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TMS28F800AST bảng dữ liệu(PDF) 30 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TMS28F800AST
Giải thích chi tiết về linh kiện  AUTO-SELECT BOOT-BLOCK FLASH MEMORIES
PDF  52 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

TMS28F800AST bảng dữ liệu(HTML) 30 Page - Texas Instruments

Back Button TMS28F800AST Datasheet HTML 26Page - Texas Instruments TMS28F800AST Datasheet HTML 27Page - Texas Instruments TMS28F800AST Datasheet HTML 28Page - Texas Instruments TMS28F800AST Datasheet HTML 29Page - Texas Instruments TMS28F800AST Datasheet HTML 30Page - Texas Instruments TMS28F800AST Datasheet HTML 31Page - Texas Instruments TMS28F800AST Datasheet HTML 32Page - Texas Instruments TMS28F800AST Datasheet HTML 33Page - Texas Instruments TMS28F800AST Datasheet HTML 34Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 30 / 52 page
background image
TMS28F008Axy,TMS28F800Axy
1048576 BY 8BIT/524288 BY 16BIT
AUTOSELECT BOOT BLOCK FLASH MEMORIES
SMJS851A − NOVEMBER 1997 − REVISED FEBRUARY 1998
30
POST OFFICE BOX 1443
• HOUSTON, TEXAS 77251−1443
power-up and reset switching characteristics for TMS28F008ASy or ’AEy and TMS28F800ASy or
’AEy over recommended ranges of supply voltage (commercial and extended temperature ranges)
(see Notes 10, 11, and 12)
PARAMETER
ALT.
SYMBOL
’28F008AEy 70
’28F800AEy 70
’28F008ASy 70
’28F800ASy 70
’28F008AEy 80
’28F800AEy 80
’28F008ASy 80
’28F800ASy 80
UNIT
PARAMETER
ALT.
SYMBOL
3 V/3.3-V VCC
RANGE
5-V VCC
RANGE
3 V/3.3-V VCC
RANGE
5-V VCC
RANGE
UNIT
MIN
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX
tsu(VCC)
Setup time, RP low to VCC at
3 V MIN or 3.6 V MAX)
(see Note 13)
tPL5V
tPL3V
0
0
0
0
ns
ta(DV)
Address valid to data valid
tAVQV
100
70
120
80
ns
tsu(DV)
Setup time, RP high to data
valid
tPHQV
800
450
800
450
ns
th(RP5)
Hold time, VCC at 4.5 V (MIN)
to RP high
t5VPH
2
2
2
2
µs
th(RP3)
Hold time, VCC at 3 V (MIN) to
RP high
t3VPH
2
2
2
2
µs
NOTES: 10. Characterization data available
11. All ac current values are RMS unless otherwise noted.
12. E and G are switched low after power up.
13. The power supply can switch low concurrently with RP going low.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com