công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MB9AFB44MB bảng dữ liệu(PDF) 105 Page - SPANSION

tên linh kiện MB9AFB44MB
Giải thích chi tiết về linh kiện  The MB9AB40NB Series are highly integrated
PDF  129 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SPANSION [SPANSION]
Trang chủ  http://www.spansion.com
Logo SPANSION - SPANSION

MB9AFB44MB bảng dữ liệu(HTML) 105 Page - SPANSION

Back Button MB9AFB44MB Datasheet HTML 101Page - SPANSION MB9AFB44MB Datasheet HTML 102Page - SPANSION MB9AFB44MB Datasheet HTML 103Page - SPANSION MB9AFB44MB Datasheet HTML 104Page - SPANSION MB9AFB44MB Datasheet HTML 105Page - SPANSION MB9AFB44MB Datasheet HTML 106Page - SPANSION MB9AFB44MB Datasheet HTML 107Page - SPANSION MB9AFB44MB Datasheet HTML 108Page - SPANSION MB9AFB44MB Datasheet HTML 109Page - SPANSION Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 105 / 129 page
background image
D a t a S h e e t
102
MB9AB40NB_DS706-00034-4v0-E, June 10, 2015
CONFIDENTIAL
*3: The output drive capability of the driver is below 0.3 V at Low-State (VOL) (to 3.6 V and 1.5 kΩ load), and
2.8 V or above (to ground and 15 kΩ load) at High-State (VOH).
*4: The cross voltage of the external differential output signal (D + /D − ) of USB I/O buffer is within 1.3 V to
2.0 V.
*5: They indicate the rising time (Trise) and falling time (Tfall) of the full-speed differential data signal.
They are defined by the time between 10% and 90% of the output signal voltage.
For full-speed buffer, Tr/Tf ratio is regulated as within ± 10% to minimize RFI emission.
VCRS specified range
Rising time
Falling time



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com